công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BAT85S bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện BAT85S
Giải thích chi tiết về linh kiện  Small Signal Schottky Diode
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

BAT85S bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Vishay Siliconix

  BAT85S_15 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix BAT85S_15 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix BAT85S_15 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix BAT85S_15 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
BAT85S
www.vishay.com
Vishay Semiconductors
Rev. 1.8, 06-May-13
2
Document Number: 85513
For technical questions within your region: DiodesAmericas@vishay.com, DiodesAsia@vishay.com, DiodesEurope@vishay.com
THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT
ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
TYPICAL CHARACTERISTICS (Tamb = 25 °C, unless otherwise specified)
Fig. 1 - Maximum Reverse Power Dissipation vs.
Junction Temperature
Fig. 2 - Reverse Current vs. Junction Temperature
Fig. 3 - Forward Current vs. Forward Voltage
Fig. 4 - Diode Capacitance vs. Reverse Voltage
PACKAGE DIMENSIONS in millimeters (inches): DO-35
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
25
50
75
100
125
150
T
j - Junction Temperature (°C)
15822
V
R = 30 V
R
thJA = 540 kW
P
R - Limit
at 100 % V
R
P
R - Limit
at 80 % V
R
1
10
100
1000
25
50
75
100
125
150
15823
V
R = VRRM
T
j - Junction Temperature (°C)
0
0.5
1.0
1.5
15824
0.1
1
10
100
1000
T
j = 125 °C
V
F - Forward Voltage (V)
T
j = 25 °C
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0.1
1
10
100
15825
f = 1 MHz
V
R - Reverse Voltage (V)
94 9366
Rev. 6 - Date: 19. December 2011
Document no.: SB-V-3906.04-031(4)
26 min. [1.024]
3.9 max. [0.154]
26 min. [1.024]
3.1 min. [0.120]


Số phần tương tự - BAT85S_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
BAT85S VISHAY-BAT85S_10 Datasheet
175Kb / 6P
   Small Signal Schottky Diode
Rev. 1.9, 23-Jul-10
BAT85S VISHAY-BAT85S_12 Datasheet
105Kb / 4P
   Small Signal Schottky Diode
Rev. 1.9, 23-Jul-10
More results

Mô tả tương tự - BAT85S_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
BAT46 STMICROELECTRONICS-BAT46 Datasheet
35Kb / 4P
   SMALL SIGNAL SCHOTTKY DIODE
TMBYV10-60 STMICROELECTRONICS-TMBYV10-60 Datasheet
76Kb / 5P
   SMALL SIGNAL SCHOTTKY DIODE
BYV10-60 STMICROELECTRONICS-BYV10-60 Datasheet
82Kb / 4P
   SMALL SIGNAL SCHOTTKY DIODE
BAT54J STMICROELECTRONICS-BAT54J Datasheet
52Kb / 5P
   SMALL SIGNAL SCHOTTKY DIODE
1N5711 STMICROELECTRONICS-1N5711 Datasheet
52Kb / 3P
   SMALL SIGNAL SCHOTTKY DIODE
August 1999 Ed: 1A
TMMBAT46 STMICROELECTRONICS-TMMBAT46 Datasheet
56Kb / 4P
   SMALL SIGNAL SCHOTTKY DIODE
logo
Shenzhen Luguang Electr...
LL46 LUGUANG-LL46 Datasheet
183Kb / 3P
   Small Signal Schottky Diode
logo
STMicroelectronics
TMBAT49FILM STMICROELECTRONICS-TMBAT49FILM Datasheet
76Kb / 6P
   Small signal Schottky diode
logo
Vishay Siliconix
BAS385 VISHAY-BAS385_15 Datasheet
82Kb / 5P
   Small Signal Schottky Diode
Rev. 2.1, 09-May-12
BAS581-02V-V-G VISHAY-BAS581-02V-V-G_15 Datasheet
69Kb / 4P
   Small Signal Schottky Diode
Rev. 1.1, 24-Apr-12
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com