công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BA158G bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Leshan Radio Company

tên linh kiện BA158G
Giải thích chi tiết về linh kiện  Fast Switching Plastic Rectifiers
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LRC [Leshan Radio Company]
Trang chủ  http://www.lrc.cn/
Logo LRC - Leshan Radio Company

BA158G bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Leshan Radio Company

  BA158G_15 Datasheet HTML 1Page - Leshan Radio Company BA158G_15 Datasheet HTML 2Page - Leshan Radio Company BA158G_15 Datasheet HTML 3Page - Leshan Radio Company BA158G_15 Datasheet HTML 4Page - Leshan Radio Company BA158G_15 Datasheet HTML 5Page - Leshan Radio Company BA158G_15 Datasheet HTML 6Page - Leshan Radio Company BA158G_15 Datasheet HTML 7Page - Leshan Radio Company  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
A.包装盒尺寸/Box Dimension
( DO-41&DO-15 )
Item
Symbol
Dimension
H
L
200±2
W
84±2
H
21±2
L
( DO-201AD )
H
Item
Symbol
Dimension
L
200±2
W
84±2
L
H
29±2
B:外箱规格/Outer Box Specification
Item
Symbol
Dimension
L
465±2
C
W
225±2
H
260±4
B
A
按以上包装方式:(As per the above spec)
DO-15
0.5K
25K
3. 散装/Bulk Packing
Q'ty/Taping
1K
0.3K
Q'ty/Packing Case
50K
12K
外型/Outside
DO-41&A-405&R-1
DO-201AD
W
Box's
Size
W
Case's
Size
Box's
Size
LESHAN RADIO COMPANY, LTD.


Số phần tương tự - BA158G_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Frontier Electronics.
BA158G-LFR FRONTIER-BA158G-LFR Datasheet
124Kb / 2P
   1A FAST RECOVERY PLASTIC RECTIFIER
logo
Micro Commercial Compon...
BA158GP MCC-BA158GP Datasheet
233Kb / 4P
   1 Amp Glass Passivated Fast Recovery Rectifier 400~1000 Volts
logo
Vishay Siliconix
BA158GP VISHAY-BA158GP Datasheet
76Kb / 4P
   Glass Passivated Junction Fast Switching Rectifier
Revision: 15-Mar-11
BA158GP VISHAY-BA158GP Datasheet
81Kb / 5P
   Glass Passivated Junction Fast Switching Plastic Rectifier
01-Jan-2022
More results

Mô tả tương tự - BA158G_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SEMTECH ELECTRONICS LTD...
FR151 SEMTECH_ELEC-FR151 Datasheet
212Kb / 1P
   FAST SWITCHING PLASTIC RECTIFIERS
logo
Leshan Radio Company
BA159 LRC-BA159_15 Datasheet
352Kb / 3P
   Fast Switching Plastic Rectifiers
logo
SEMTECH ELECTRONICS LTD...
1N4933 SEMTECH_ELEC-1N4933 Datasheet
141Kb / 1P
   FAST SWITCHING PLASTIC RECTIFIERS
logo
Leshan Radio Company
BA157 LRC-BA157_15 Datasheet
200Kb / 7P
   Fast Switching Plastic Rectifiers
BA157G LRC-BA157G_15 Datasheet
199Kb / 7P
   Fast Switching Plastic Rectifiers
BA159D LRC-BA159D_15 Datasheet
200Kb / 7P
   Fast Switching Plastic Rectifiers
BA159DG LRC-BA159DG_15 Datasheet
199Kb / 7P
   Fast Switching Plastic Rectifiers
BA158 LRC-BA158_15 Datasheet
200Kb / 7P
   Fast Switching Plastic Rectifiers
logo
Continental Device Indi...
BA157 CDIL-BA157 Datasheet
312Kb / 5P
   FAST SWITCHING PLASTIC RECTIFIERS
logo
Leshan Radio Company
BA159G LRC-BA159G_15 Datasheet
198Kb / 3P
   Fast Switching Plastic Rectifiers
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com