công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LMBR0530ET1G bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Leshan Radio Company

tên linh kiện LMBR0530ET1G
Giải thích chi tiết về linh kiện  Schottky Barrier Rectifiers
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LRC [Leshan Radio Company]
Trang chủ  http://www.lrc.cn/
Logo LRC - Leshan Radio Company

LMBR0530ET1G bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Leshan Radio Company

  LMBR0530ET1G_15 Datasheet HTML 1Page - Leshan Radio Company LMBR0530ET1G_15 Datasheet HTML 2Page - Leshan Radio Company LMBR0530ET1G_15 Datasheet HTML 3Page - Leshan Radio Company LMBR0530ET1G_15 Datasheet HTML 4Page - Leshan Radio Company LMBR0530ET1G_15 Datasheet HTML 5Page - Leshan Radio Company LMBR0530ET1G_15 Datasheet HTML 6Page - Leshan Radio Company LMBR0530ET1G_15 Datasheet HTML 7Page - Leshan Radio Company LMBR0530ET1G_15 Datasheet HTML 8Page - Leshan Radio Company LMBR0530ET1G_15 Datasheet HTML 9Page - Leshan Radio Company Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 11 page
background image
3. dimension:
负极
正极
Suggested solder pad layout
Dimensions in inches and (millimeters)
LMBR0520ET1G thru LMBR0540ET1G
E
F
SOD-323HE
B
A
D
E
C
PACKAGE
A
B
C
D
E
SOD323-HE
0.032(0.8)
0.032(0.8)
0.085(2.15)
0.032(0.8)
0.032(0.8)
MIN
MAX
MIN
MAX
A
2.30
2.70
0.091
0.106
B
1.20
1.35
0.047
0.053
C
1.75
1.95
0.069
0.077
D
E
0.55
0.75
0.022
0.030
F
0.10
0.20
0.004
0.008
G
0.50
0.55
0.020
0.022
H
0.50
0.55
0.020
0.022
I
0.40
0.60
0.016
0.024
J
1.15
1.55
0.045
0.061
K
MILLIMETERS
0.8Typ
0.032Typ
DIM
INCHES
0.30Typ
0.012Typ
G
H
J
I
I
K
A
C
D
D
B


Số phần tương tự - LMBR0530ET1G_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Leshan Radio Company
LMBR0530ET1G LRC-LMBR0530ET1G Datasheet
422Kb / 11P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to 40V Forward Current 0.5A
More results

Mô tả tương tự - LMBR0530ET1G_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Leshan Radio Company
LMBR1200ETIG LRC-LMBR1200ETIG Datasheet
495Kb / 11P
   Schottky Barrier Rectifiers Schottky Barrier Rectifiers
SB220 LRC-SB220 Datasheet
262Kb / 7P
   Schottky Barrier Rectifiers Schottky Barrier Rectifiers
logo
Diotec Semiconductor
SBT1020 DIOTEC-SBT1020 Datasheet
378Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS, SCHOTTKY BARRIER GLEICHRICHTER
logo
Shenzhen Ping Sheng Ele...
15SQ030 PFS-15SQ030 Datasheet
269Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Pan Jit International I...
1N5817 PANJIT-1N5817_09 Datasheet
49Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Comchip Technology
MBR20H100FCT-G COMCHIP-MBR20H100FCT-G Datasheet
87Kb / 3P
   Schottky Barrier Rectifiers
logo
Pan Jit International I...
SD1020CT PANJIT-SD1020CT_05 Datasheet
426Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
HY ELECTRONIC CORP.
1N5817 HY-1N5817 Datasheet
34Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SR520 HY-SR520 Datasheet
42Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SR830T HY-SR830T Datasheet
39Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SR2030CT HY-SR2030CT Datasheet
40Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com