công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SS12 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện SS12
Giải thích chi tiết về linh kiện  Surface Mount Schottky Barrier Rectifier
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SS12 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Vishay Siliconix

  SS12_15 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SS12_15 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SS12_15 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SS12_15 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
SS12, SS13, SS14, SS15, SS16
www.vishay.com
Vishay General Semiconductor
Revision: 04-Aug-15
3
Document Number: 88746
For technical questions within your region: DiodesAmericas@vishay.com, DiodesAsia@vishay.com, DiodesEurope@vishay.com
THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT
ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
Fig. 3 - Typical Instantaneous Forward Characteristics
Fig. 4 - Typical Reverse Characteristics
Fig. 5 - Typical Junction Capacitance
PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS in inches (millimeters)
0.01
0.1
1
10
100
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
Instantaneous Forward Voltage (V)
T
J = 150 °C
T
J = 25 °C
SS12 thru SS14
SS15 and SS16
PulseWidth = 300 s
1% Duty Cycle
0.001
0.01
0.1
1
10
100
0
20406080
100
Percent of Rated Peak Reverse Voltage (%)
T
J = 150 °C
T
J = 125 °C
T
J = 75 °C
T
J = 25 ° C
SS12 thru SS14
SS15 and SS16
100
10
10
100
1000
0.1
1
Reverse Voltage (V)
SS12 thru SS14
SS15 and SS16
T
J = 25 °C
f = 1.0 MHz
V
sig = 50 mVp-p
0.008 (0.203)
0.194 (4.93)
0.208 (5.28)
0.157 (3.99)
0.177 (4.50)
0.100 (2.54)
0.110 (2.79)
0.078 (1.98)
0.090 (2.29)
0.006 (0.152)
0.012 (0.305)
0.049 (1.25)
0.065 (1.65)
Cathode Band
0 (0)
DO-214AC (SMA)
Mounting Pad Layout
0.074 (1.88)
MAX.
0.208 (5.28)
REF.
0.066 (1.68)
MIN.
0.060 (1.52)
MIN.
0.030 (0.76)
0.060 (1.52)


Số phần tương tự - SS12_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
DATEL, Inc.
SS12D15-0.06 DATEL-SS12D15-0.06 Datasheet
145Kb / 1P
   Switching Regulator, 3000 Volts isolation, 2-Watt SIP, 짹15 Volts Output
SS12S15-0.13 DATEL-SS12S15-0.13 Datasheet
145Kb / 1P
   Switching Regulator, 3000 Volts isolation, 2-Watt SIP, 15 Volts Output
logo
Guangdong Kexin Industr...
SS12 KEXIN-SS12_15 Datasheet
900Kb / 2P
   Schottky Diodes
logo
Vishay Siliconix
SS12 VISHAY-SS12_15 Datasheet
85Kb / 4P
   Surface Mount Schottky Barrier Rectifier
Revision: 04-Aug-15
More results

Mô tả tương tự - SS12_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Shanghai Sunrise Electr...
SS12 SSE-SS12 Datasheet
16Kb / 1P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Pan Jit International I...
SX32 PANJIT-SX32_04 Datasheet
41Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
General Semiconductor
SS22 GE-SS22 Datasheet
85Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Shanghai Sunrise Electr...
SK12 SSE-SK12 Datasheet
17Kb / 1P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
GOOD-ARK Electronics
SK22 GOOD-ARK-SK22 Datasheet
182Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Comchip Technology
CDBV120 COMCHIP-CDBV120 Datasheet
217Kb / 2P
   Surface Mount Schottky Barrier Rectifier
logo
Diotech Company.
SK52C DIOTECH-SK52C Datasheet
756Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
EIC discrete Semiconduc...
SKN0 EIC-SKN0_05 Datasheet
97Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SK52 EIC-SK52_05 Datasheet
97Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Pan Jit International I...
SS12F PANJIT-SS12F Datasheet
258Kb / 3P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Shenzhen Taychipst Elec...
S510B TAYCHIPST-S510B Datasheet
8Mb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com