công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N5818 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Leshan Radio Company

tên linh kiện 1N5818
Giải thích chi tiết về linh kiện  Schottky Barrier Rectifiers
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LRC [Leshan Radio Company]
Trang chủ  http://www.lrc.cn/
Logo LRC - Leshan Radio Company

1N5818 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Leshan Radio Company

  1N5818_15 Datasheet HTML 1Page - Leshan Radio Company 1N5818_15 Datasheet HTML 2Page - Leshan Radio Company 1N5818_15 Datasheet HTML 3Page - Leshan Radio Company 1N5818_15 Datasheet HTML 4Page - Leshan Radio Company 1N5818_15 Datasheet HTML 5Page - Leshan Radio Company 1N5818_15 Datasheet HTML 6Page - Leshan Radio Company 1N5818_15 Datasheet HTML 7Page - Leshan Radio Company  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
5.Package Dimensions in inches and (millmeters)
Min.
Max.
Min.
Max.
L
0.166
0.205
4.2
5.2
L1
1.0
-
25.4
-
ΦD
0.080
0.107
2.0
2.7
Φd
0.028
0.034
0.7
0.9
inches
mm
Note:
DO-41
molded plastic case
The marking band indicates the
cathode
Dimensions
L
Φd
ΦD
Package outline
LESHAN RADIO COMPANY, LTD.
3/3


Số phần tương tự - 1N5818_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microsemi Corporation
1N5818-1 MICROSEMI-1N5818-1 Datasheet
434Kb / 6P
   1 Amp Schottky Barrier Rectifiers
Rev. 1
logo
Nanjing International G...
1N5818-1A-DO-41 DGNJDZ-1N5818-1A-DO-41 Datasheet
206Kb / 2P
   1.0 AMP SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Vishay Siliconix
1N5818 VISHAY-1N5818_12 Datasheet
122Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 1.0 A
Revision: 21-Sep-11
More results

Mô tả tương tự - 1N5818_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Leshan Radio Company
LMBR1200ETIG LRC-LMBR1200ETIG Datasheet
495Kb / 11P
   Schottky Barrier Rectifiers Schottky Barrier Rectifiers
SB220 LRC-SB220 Datasheet
262Kb / 7P
   Schottky Barrier Rectifiers Schottky Barrier Rectifiers
logo
Diotec Semiconductor
SBT1020 DIOTEC-SBT1020 Datasheet
378Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS, SCHOTTKY BARRIER GLEICHRICHTER
logo
Shenzhen Ping Sheng Ele...
15SQ030 PFS-15SQ030 Datasheet
269Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Pan Jit International I...
1N5817 PANJIT-1N5817_09 Datasheet
49Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Comchip Technology
MBR20H100FCT-G COMCHIP-MBR20H100FCT-G Datasheet
87Kb / 3P
   Schottky Barrier Rectifiers
logo
Pan Jit International I...
SD1020CT PANJIT-SD1020CT_05 Datasheet
426Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
HY ELECTRONIC CORP.
1N5817 HY-1N5817 Datasheet
34Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SR520 HY-SR520 Datasheet
42Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SR830T HY-SR830T Datasheet
39Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SR2030CT HY-SR2030CT Datasheet
40Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com