công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LDTD143TLT1G bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Leshan Radio Company

tên linh kiện LDTD143TLT1G
Giải thích chi tiết về linh kiện  Bias Resistor Transistor
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LRC [Leshan Radio Company]
Trang chủ  http://www.lrc.cn/
Logo LRC - Leshan Radio Company

LDTD143TLT1G bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Leshan Radio Company

  LDTD143TLT1G_15 Datasheet HTML 1Page - Leshan Radio Company LDTD143TLT1G_15 Datasheet HTML 2Page - Leshan Radio Company LDTD143TLT1G_15 Datasheet HTML 3Page - Leshan Radio Company  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
LESHAN RADIO COMPANY, LTD.
Electrical characteristic curves
LDTD143TLT1G
1m
2m
5m 10m
100m
50m
20m
200m 500m
500
100
200
500
1k
20
50
10
5
2
1
VCE
=5V
COLLECTOR CURRENT : IC
(A)
Ta
=100 C
25 C
−40 C
Fig.1 DC current gain vs. collector current
1m
2m
5m 10m
100m
50m
20m
200m 500m
500
µ
100m
200m
500m
1
20m
50m
10m
5m
2m
1m
lC/lB
=20
COLLECTOR CURRENT : IC
(A)
Fig.2 Collector-emitter saturation voltage
vs. collector current
25 C
−40 C
Ta
=100 C
Rev.O 2/3
;S-LDTD143TLT1G


Số phần tương tự - LDTD143TLT1G_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Leshan Radio Company
LDTD143TLT1G LRC-LDTD143TLT1G Datasheet
333Kb / 3P
   NPN Silicon Surface Mount Transistor with Monolithic Bias Resistor Network
More results

Mô tả tương tự - LDTD143TLT1G_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MUN5111DW1T1 ONSEMI-MUN5111DW1T1_06 Datasheet
109Kb / 12P
   Bias Resistor Transistor
February, 2006 ??Rev. 8
MUN5111T1 ONSEMI-MUN5111T1 Datasheet
132Kb / 12P
   Bias Resistor Transistor
October, 2004 ??Rev. 7
logo
Leshan Radio Company
LDTA123YET1G LRC-LDTA123YET1G_15 Datasheet
258Kb / 3P
   Bias Resistor Transistor
LDTA124GET1G LRC-LDTA124GET1G_15 Datasheet
285Kb / 3P
   Bias Resistor Transistor
logo
Weitron Technology
MMUN2211 WEITRON-MMUN2211_07 Datasheet
470Kb / 10P
   Bias Resistor Transistor
logo
ON Semiconductor
MMUN2211LT1 ONSEMI-MMUN2211LT1 Datasheet
104Kb / 12P
   Bias Resistor Transistor
May, 2004 ??Rev. 4
logo
E-Tech Electronics LTD
MMUN2211 ETL-MMUN2211 Datasheet
269Kb / 8P
   Bias Resistor Transistor
logo
Leshan Radio Company
LDTC123TLT1G LRC-LDTC123TLT1G Datasheet
217Kb / 3P
   Bias Resistor Transistor
MUN2211RT1 LRC-MUN2211RT1 Datasheet
328Kb / 8P
   Bias Resistor Transistor
LDTA123YET1G LRC-LDTA123YET1G Datasheet
258Kb / 3P
   Bias Resistor Transistor
LDTC113ZET1G LRC-LDTC113ZET1G Datasheet
278Kb / 3P
   Bias Resistor Transistor
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com