công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FAR-F5KB-942M50-B4EB bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc

tên linh kiện FAR-F5KB-942M50-B4EB
Giải thích chi tiết về linh kiện  SAW Filter
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TAIYO-YUDEN [Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc]
Trang chủ  http://www.t-yuden.com/
Logo TAIYO-YUDEN - Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc

FAR-F5KB-942M50-B4EB bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc

  FAR-F5KB-942M50-B4EB Datasheet HTML 1Page - Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc FAR-F5KB-942M50-B4EB Datasheet HTML 2Page - Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc FAR-F5KB-942M50-B4EB Datasheet HTML 3Page - Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc FAR-F5KB-942M50-B4EB Datasheet HTML 4Page - Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc FAR-F5KB-942M50-B4EB Datasheet HTML 5Page - Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc FAR-F5KB-942M50-B4EB Datasheet HTML 6Page - Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc FAR-F5KB-942M50-B4EB Datasheet HTML 7Page - Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 7 page
background image
Customer Name
Standard
System
EGSM-Rx (50/150)
Date
March 31, 2010
Part Number
FAR-F5KB-942M50-B4EB
Version 4.0 d
Pb-free
P
P
P
Pb
b
b
b
* Pb Free Part
MSL1
Table 1 Electrical Specification
Passband : 925 ~ 960 MHz
Specification
Remark
Item
Condition
(MHz)
Min.
Typ.
Max.
Unit
Insertion Loss
925 ~ 960
-
1.6
2.5
dB
Ripple
925 ~ 960
-
0.4
1.6
dB
DC ~ 880
40
66
-
dB
880 ~ 905
30
38
-
dB
905 ~ 915
18
26
-
dB
980 ~ 1025
25
33
-
dB
1025 ~ 2880
36
50
-
dB
Absolute attenuation
2880 ~ 6000
30
50
-
dB
VSWR(Input)
925 ~ 960
-
1.7
2.0
-
VSWR(Output)
925 ~ 960
-
1.6
2.0
-
Amplitude Balance
(|S21/S31|)
925 ~ 960
-1.0
0/
+0.5
+1.0
dB
Phase Balance
((ΦS21-ΦS31)+180)
925 ~ 960
-10
0/+4
+10
deg
Input Impedance
Unbalanced
50
ohm
Output Impedance
Balanced
150//82nH
ohm
Input Power
925 ~ 960
-
-
+13
dBm
Operating temperature
-30 ~ +85
oC
Device size
1.4typ. x 1.0typ. x 0.50typ.
mm


Số phần tương tự - FAR-F5KB-942M50-B4EB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fujitsu Component Limit...
FAR-F5KB-942M50-B4EB FUJITSU-FAR-F5KB-942M50-B4EB Datasheet
213Kb / 6P
   EGSM-Rx (50/150)
More results

Mô tả tương tự - FAR-F5KB-942M50-B4EB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SIPAT Co,Ltd
LBT70A39 SIPAT-LBT70A39_10 Datasheet
157Kb / 4P
   70MHz SAW Filter 70MHz SAW Filter
LBT70A39 SIPAT-LBT70A39 Datasheet
157Kb / 4P
   70MHz SAW Filter 70MHz SAW Filter
logo
TDK Electronics
B39831B8304P810 TDK-B39831B8304P810 Datasheet
202Kb / 7P
   SAW Components SAW Filter
B39202B9477P810 TDK-B39202B9477P810 Datasheet
205Kb / 8P
   SAW Components SAW Filter
B39431B3732H110 TDK-B39431B3732H110 Datasheet
109Kb / 10P
   SAW Components SAW filter
B39321B3722U410 TDK-B39321B3722U410 Datasheet
91Kb / 8P
   SAW Components SAW filter
B39431B3935H110 TDK-B39431B3935H110 Datasheet
114Kb / 10P
   SAW Components SAW filter
B39232B3526U510 TDK-B39232B3526U510 Datasheet
128Kb / 9P
   SAW Components SAW filter
B39272B4329P810 TDK-B39272B4329P810 Datasheet
94Kb / 8P
   SAW Components SAW filter
B39202B9467P810 TDK-B39202B9467P810 Datasheet
116Kb / 8P
   SAW Components SAW filter
B39311B3739H110 TDK-B39311B3739H110 Datasheet
114Kb / 11P
   SAW Components SAW filter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com