công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KRA571E bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - KEC(Korea Electronics)

tên linh kiện KRA571E
Giải thích chi tiết về linh kiện  EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR (SWITCHING, INTERFACE CIRCUIT AND DRIVER CIRCUIT)
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KEC [KEC(Korea Electronics)]
Trang chủ  http://www.keccorp.com
Logo KEC - KEC(Korea Electronics)

KRA571E bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - KEC(Korea Electronics)

  KRA571E Datasheet HTML 1Page - KEC(Korea Electronics) KRA571E Datasheet HTML 2Page - KEC(Korea Electronics) KRA571E Datasheet HTML 3Page - KEC(Korea Electronics) KRA571E Datasheet HTML 4Page - KEC(Korea Electronics) KRA571E Datasheet HTML 5Page - KEC(Korea Electronics) KRA571E Datasheet HTML 6Page - KEC(Korea Electronics)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
2002. 7. 9
5/6
KRA566E~KRA572E
Revision No : 2
I
- V
I(ON)
INPUT ON VOLTAGE V
(V)
O
I(ON)
INPUT ON VOLTAGE V
(V)
I(ON)
I
- V
O
I(ON)
INPUT OFF VOLTAGE V
(V)
I(OFF)
I
- V
O
I(OFF)
OUTPUT CURRENT I
(mA)
O
G - I
I
O
INPUT OFF VOLTAGE V
(V)
I(OFF)
I
- V
O
I(OFF)
OUTPUT CURRENT I
(mA)
O
G - I
I
O
Ta=-25 C
-0.3
Ta=100 C
-0.1
-0.3
-0.5
-1
O
V =-0.2V
-1
-3
-10
-50
-5
-3
-10
-30
-100
KRA570E
Ta=25 C
Ta=-25 C
Ta=100 C
V =-0.2V
O
-3
-1
-0.5
-0.3
-1
-5
-10
-30
-3
-5
-10
-30
KRA571E
Ta=25 C
-1.6
-0.8
-50
-30
-100
-1.2
V =-5V
-2.4
-2.0
-2.8
O
-300
-500
-1k
-3k
KRA570E
-3.0
-1.0
-50
-30
-100
-2.0
-6.0
V =-5V
-4.0
-5.0
O
-500
-300
-1k
-3k
KRA571E
-3
-1
10
30
50
100
200
KRA571E
V =-5V
-10
-30
-100
O
Ta=100
C
Ta=-25 C
Ta=25 C
0.5
1
3
10
5
30
100
10
30
50
100
300
V =-5V
O
KRA570E
Ta=100
C
Ta=25 C
Ta=-25 C


Số phần tương tự - KRA571E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
KEC(Korea Electronics)
KRA571U KEC-KRA571U Datasheet
69Kb / 6P
   EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR (SWITCHING, INTERFACE CIRCUIT AND DRIVER CIRCUIT)
More results

Mô tả tương tự - KRA571E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
KEC(Korea Electronics)
KRA310 KEC-KRA310 Datasheet
163Kb / 2P
   EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR (SWITCHING, INTERFACE CIRCUIT AND DRIVER CIRCUIT)
KRA560U KEC-KRA560U Datasheet
50Kb / 4P
   EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR (SWITCHING, INTERFACE CIRCUIT AND DRIVER CIRCUIT)
KRA727E KEC-KRA727E Datasheet
89Kb / 4P
   EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR (SWITCHING, INTERFACE CIRCUIT AND DRIVER CIRCUIT)
KRA116M KEC-KRA116M Datasheet
178Kb / 2P
   EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR (SWITCHING, INTERFACE CIRCUIT AND DRIVER CIRCUIT)
KRA557E KEC-KRA557E Datasheet
89Kb / 4P
   EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR (SWITCHING, INTERFACE CIRCUIT AND DRIVER CIRCUIT)
KRA566U KEC-KRA566U Datasheet
69Kb / 6P
   EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR (SWITCHING, INTERFACE CIRCUIT AND DRIVER CIRCUIT)
KRA727U KEC-KRA727U Datasheet
90Kb / 4P
   EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR (SWITCHING, INTERFACE CIRCUIT AND DRIVER CIRCUIT)
KRA730E KEC-KRA730E Datasheet
49Kb / 4P
   EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR (SWITCHING, INTERFACE CIRCUIT AND DRIVER CIRCUIT)
KRA730U KEC-KRA730U Datasheet
50Kb / 4P
   EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR (SWITCHING, INTERFACE CIRCUIT AND DRIVER CIRCUIT)
KRA751U KEC-KRA751U Datasheet
113Kb / 6P
   EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR (SWITCHING, INTERFACE CIRCUIT AND DRIVER CIRCUIT)
KRA766U KEC-KRA766U Datasheet
70Kb / 6P
   EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR (SWITCHING, INTERFACE CIRCUIT AND DRIVER CIRCUIT)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com