công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LDTA114TM3T5G bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Leshan Radio Company

tên linh kiện LDTA114TM3T5G
Giải thích chi tiết về linh kiện  Bias Resistor Transistors
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LRC [Leshan Radio Company]
Trang chủ  http://www.lrc.cn/
Logo LRC - Leshan Radio Company

LDTA114TM3T5G bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Leshan Radio Company

Back Button LDTA114TM3T5G_15 Datasheet HTML 3Page - Leshan Radio Company LDTA114TM3T5G_15 Datasheet HTML 4Page - Leshan Radio Company LDTA114TM3T5G_15 Datasheet HTML 5Page - Leshan Radio Company LDTA114TM3T5G_15 Datasheet HTML 6Page - Leshan Radio Company LDTA114TM3T5G_15 Datasheet HTML 7Page - Leshan Radio Company LDTA114TM3T5G_15 Datasheet HTML 8Page - Leshan Radio Company LDTA114TM3T5G_15 Datasheet HTML 9Page - Leshan Radio Company LDTA114TM3T5G_15 Datasheet HTML 10Page - Leshan Radio Company LDTA114TM3T5G_15 Datasheet HTML 11Page - Leshan Radio Company  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 11 page
background image
11/11
LDTA114EM3T5G_Series
PACKAGE DIMENSIONS
D
b1
E
b
e
A
L
C
H
−Y−
−X−
X
0.08 (0.0032)
Y
2X
E
1
2
3
1.0
0.039
mm
inches
0.40
0.0157
0.40
0.0157
0.40
0.0157
0.40
0.0157
0.40
0.0157
PIN 1. BASE
2. EMITTER
3. COLLECTOR
DIM
MIN
NOM
MAX
MILLIMETERS
A
0.45
0.50
0.55
b
0.15
0.20
0.27
b1
0.25
0.3
0.35
C
0.07
0.12
0.17
D
1.15
1.20
1.25
E
0.75
0.80
0.85
e
0.40 BSC
H
1.15
1.20
1.25
L
0.15
0.20
0.25
0.018
0.020
0.022
0.0059 0.0079 0.0106
0.010
0.012
0.014
0.0028 0.0047 0.0067
0.045
0.047
0.049
0.03
0.032
0.034
0.016 BSC
0.045
0.047
0.049
0.0059 0.0079 0.0098
MIN
NOM
MAX
INCHES
E
NOTES:
1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ANSI
Y14.5M, 1982.
2. CONTROLLING DIMENSION: MILLIMETERS.
3. MAXIMUM LEAD THICKNESS INCLUDES LEAD
FINISH. MINIMUM LEAD THICKNESS IS THE MINIMUM
THICKNESS OF BASE MATERIAL.
4. DIMENSIONS D AND E DO NOT INCLUDE MOLD
FLASH, PROTRUSIONS OR GATE BURRS.
SOT−723
SOLDERING FOOTPRINT
LESHAN RADIO COMPANY, LTD.


Số phần tương tự - LDTA114TM3T5G_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Leshan Radio Company
LDTA114TM3T5G LRC-LDTA114TM3T5G Datasheet
191Kb / 11P
   Bias Resistor Transistors
More results

Mô tả tương tự - LDTA114TM3T5G_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MMUN2111LT1 ONSEMI-MMUN2111LT1_05 Datasheet
90Kb / 8P
   Bias Resistor Transistors
August, 2005 ??Rev. 5
logo
Leshan Radio Company
LDTA114EM3T5G LRC-LDTA114EM3T5G Datasheet
191Kb / 11P
   Bias Resistor Transistors
LDTA124XM3T5G LRC-LDTA124XM3T5G_15 Datasheet
143Kb / 11P
   Bias Resistor Transistors
LDTA143EM3T5G LRC-LDTA143EM3T5G_15 Datasheet
143Kb / 11P
   Bias Resistor Transistors
LMUN2114LT1G LRC-LMUN2114LT1G_15 Datasheet
137Kb / 8P
   Bias Resistor Transistors
LMUN2131LT1G LRC-LMUN2131LT1G_15 Datasheet
137Kb / 8P
   Bias Resistor Transistors
LMUN2240LT1G LRC-LMUN2240LT1G_15 Datasheet
189Kb / 16P
   Bias Resistor Transistors
LMUN2111LT1G LRC-LMUN2111LT1G Datasheet
655Kb / 10P
   Bias Resistor Transistors
logo
First Silicon Co., Ltd
DTC301 FS-DTC301 Datasheet
337Kb / 10P
   Bias Resistor Transistors
logo
Leshan Radio Company
LDTA114EM3T5G LRC-LDTA114EM3T5G_15 Datasheet
220Kb / 11P
   Bias Resistor Transistors
LDTA143ZM3T5G LRC-LDTA143ZM3T5G_15 Datasheet
143Kb / 11P
   Bias Resistor Transistors
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com