công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KIC7WZ74FK bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - KEC(Korea Electronics)

tên linh kiện KIC7WZ74FK
Giải thích chi tiết về linh kiện  SILICON MONOLITHIC CMOS DIGITAL INTEGRATED CIRCUIT(D-TYPE FLIP FLOP WITH PRESET AND CLEAR)
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KEC [KEC(Korea Electronics)]
Trang chủ  http://www.keccorp.com
Logo KEC - KEC(Korea Electronics)

KIC7WZ74FK bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - KEC(Korea Electronics)

  KIC7WZ74FK Datasheet HTML 1Page - KEC(Korea Electronics) KIC7WZ74FK Datasheet HTML 2Page - KEC(Korea Electronics) KIC7WZ74FK Datasheet HTML 3Page - KEC(Korea Electronics) KIC7WZ74FK Datasheet HTML 4Page - KEC(Korea Electronics)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
2002. 3. 7
3/4
KIC7WZ74FK
Revision No : 1
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
DC Characteristics
CHARACTERISTIC
SYMBOL
TEST CONDITION
Ta=25
Ta=-40~85
UNIT
VCC(V)
MIN.
TYP.
MAX.
MIN.
MAX.
Input
Voltage
High Level
VIH
-
1.65~1.8
0.75
VCC
-
-
0.75
VCC
-
V
2.3~5.5
0.7
VCC
-
-
0.7
VCC
-
Low Level
VIL
-
1.65~1.95
-
-
0.25
VCC
-
0.25
VCC
2.3~5.5
-
-
0.3
VCC
-
0.3
VCC
Output
Voltage
High Level
VOH
VIN=
VIH or VIL
IOH=-100 A
1.65
1.55
1.65
-
1.55
-
V
2.3
2.2
2.3
-
2.2
-
3.0
2.9
3.0
-
2.9
-
4.5
4.4
4.5
-
4.4
-
IOH=-4mA
1.65
1.29
1.52
-
1.29
-
IOH=-8mA
2.3
1.9
2.15
-
1.9
-
IOH=-16mA
3.0
2.4
2.8
-
2.4
-
IOH=-24mA
3.0
2.3
2.68
-
2.3
-
IOH=-32mA
4.5
3.8
4.2
-
3.8
-
Low Level
VOL
VIN=VIL
IOH=100 A
1.8
-
0
0.1
-
0.1
V
2.3
-
0
0.1
-
0.1
3.0
-
0
0.1
-
0.1
4.5
-
0
0.1
-
0.1
IOH=4mA
1.65
-
0.08
0.24
-
0.24
IOH=8mA
2.3
-
0.1
0.3
-
0.3
IOH=16mA
3.0
-
0.15
0.4
-
0.4
IOH=24mA
3.0
-
0.22
0.55
-
0.55
IOH=32mA
4.5
-
0.22
0.55
-
0.55
Input Leakage Current
IIN
VIN=5.5V or GND
0~5.5
-
-
1
-
10
A
Power Off Leakage Current
IOFF
VIN or VOUT=5.5V
0.0
-
-
1
-
10
A
Quiescent Supply Current
ICC
VIN=5.5V or GND
1.65~5.5
-
-
1
-
10
A


Số phần tương tự - KIC7WZ74FK

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
KEC(Korea Electronics)
KIC7WZ00FK KEC-KIC7WZ00FK Datasheet
78Kb / 3P
   SILICON MONOLITHIC CMOS DIGITAL INTEGRATED CIRCUIT(2-INPUT NAND GATE)
KIC7WZ02FK KEC-KIC7WZ02FK Datasheet
43Kb / 4P
   SILICON MONOLITHIC CMOS DIGITAL INTEGRATED CIRCUIT(2-INPUT NOR GATE)
KIC7WZ04FK KEC-KIC7WZ04FK Datasheet
518Kb / 3P
   SILICON MONOLITHIC CMOS DIGITAL INTEGRATED CIRCUIT(TRIPLE INVERTER)
KIC7WZ05FK KEC-KIC7WZ05FK Datasheet
40Kb / 3P
   SILICON MONOLITHIC CMOS DIGITAL INTEGRATED CIRCUIT(TRIPLE INVERTER)
KIC7WZ08FK KEC-KIC7WZ08FK Datasheet
78Kb / 3P
   SILICON MONOLITHIC CMOS DIGITAL INTEGRATED CIRCUIT(2-INPUT AND GATE)
More results

Mô tả tương tự - KIC7WZ74FK

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TC7WG74FC TOSHIBA-TC7WG74FC Datasheet
179Kb / 9P
   CMOS Digital Integrated Circuit Silicon Monolithic D-Type Flip Flop with Preset and Clear
TC7WG74FU TOSHIBA-TC7WG74FU Datasheet
197Kb / 9P
   CMOS Digital Integrated Circuit Silicon Monolithic D-Type Flip Flop with Preset and Clear
logo
KEC(Korea Electronics)
KIC7W74FK KEC-KIC7W74FK Datasheet
315Kb / 4P
   SILICON MONOLITHIC CMOS DIGITAL INTEGRATED CIRCUIT(D-TYPE FLIP FLOP WITH PRESET AND CLEAR)
logo
Toshiba Semiconductor
TC7WH74FC TOSHIBA-TC7WH74FC Datasheet
148Kb / 6P
   CMOS Digital Integrated Circuit Silicon Monolithic D-Type Flip Flop with Preset and Clear
TC74HC74AP TOSHIBA-TC74HC74AP_07 Datasheet
312Kb / 10P
   CMOS Digital Integrated Circuit Silicon Monolithic Dual D-Type Flip Flop Preset and Clear
TC74ACT74P TOSHIBA-TC74ACT74P_07 Datasheet
274Kb / 10P
   CMOS Digital Integrated Circuit Silicon Monolithic Dual D-Type Flip Flop with Preset and Clear
TC74AC74F TOSHIBA-TC74AC74F_07 Datasheet
275Kb / 10P
   CMOS Digital Integrated Circuit Silicon Monolithic Dual D-Type Flip Flop with Preset and Clear
TC74HC109AF TOSHIBA-TC74HC109AF_07 Datasheet
313Kb / 10P
   CMOS Digital Integrated Circuit Silicon Monolithic Dual J-K Flip-Flop with Preset and Clear
TC74ACT175P TOSHIBA-TC74ACT175P_07 Datasheet
309Kb / 9P
   CMOS Digital Integrated Circuit Silicon Monolithic Quad D-Type Flip Flop with Clear
TC74ACT112P TOSHIBA-TC74ACT112P Datasheet
311Kb / 9P
   CMOS Digital Integrated Circuit Silicon Monolithic Dual J-K Flip Flop with Preset and Clear
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com