công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KIC7WZ74FK bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - KEC(Korea Electronics)

tên linh kiện KIC7WZ74FK
Giải thích chi tiết về linh kiện  SILICON MONOLITHIC CMOS DIGITAL INTEGRATED CIRCUIT(D-TYPE FLIP FLOP WITH PRESET AND CLEAR)
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KEC [KEC(Korea Electronics)]
Trang chủ  http://www.keccorp.com
Logo KEC - KEC(Korea Electronics)

KIC7WZ74FK bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - KEC(Korea Electronics)

  KIC7WZ74FK Datasheet HTML 1Page - KEC(Korea Electronics) KIC7WZ74FK Datasheet HTML 2Page - KEC(Korea Electronics) KIC7WZ74FK Datasheet HTML 3Page - KEC(Korea Electronics) KIC7WZ74FK Datasheet HTML 4Page - KEC(Korea Electronics)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
2002. 3. 7
2/4
KIC7WZ74FK
Revision No : 1
Truth Table
Logic Diagram
PR
CLR
Q
CK
D
Q
S
C
D
R
Recommended Operating Conditions
CHARACTERISTIC
SYMBOL
RATING
UNIT
Supply Voltage
VCC
1.65~5.5
V
1.5~5.5
(Note1)
Input Voltage
VIN
0~5.5
V
Output Voltage
VOUT
0~5.5
(Note2)
V
0~VCC
(Note3)
Operating Temperature
Topr
-40~85
Input Rise and Fall Time
dt/dv
0~20 (VCC=1.8V
0.15V,
2.5V
0.2V)
ns/V
0~10 (VCC=3.3V
0.3V)
0~5 (VCC=5.5V
0.5V)
Note1 : Data retention only.
Note2 : VCC=0V.
Note3 : High or low
Inputs
Outputs
Function
CLR
PR
D
CK
Q
Q
L
H
X
X
L
H
Clear
H
L
X
X
H
L
Preset
L
L
X
X
H
H
-
H
H
L
L
H
-
H
H
H
H
L
-
H
H
X
Qn
Qn
No Change


Số phần tương tự - KIC7WZ74FK

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
KEC(Korea Electronics)
KIC7WZ00FK KEC-KIC7WZ00FK Datasheet
78Kb / 3P
   SILICON MONOLITHIC CMOS DIGITAL INTEGRATED CIRCUIT(2-INPUT NAND GATE)
KIC7WZ02FK KEC-KIC7WZ02FK Datasheet
43Kb / 4P
   SILICON MONOLITHIC CMOS DIGITAL INTEGRATED CIRCUIT(2-INPUT NOR GATE)
KIC7WZ04FK KEC-KIC7WZ04FK Datasheet
518Kb / 3P
   SILICON MONOLITHIC CMOS DIGITAL INTEGRATED CIRCUIT(TRIPLE INVERTER)
KIC7WZ05FK KEC-KIC7WZ05FK Datasheet
40Kb / 3P
   SILICON MONOLITHIC CMOS DIGITAL INTEGRATED CIRCUIT(TRIPLE INVERTER)
KIC7WZ08FK KEC-KIC7WZ08FK Datasheet
78Kb / 3P
   SILICON MONOLITHIC CMOS DIGITAL INTEGRATED CIRCUIT(2-INPUT AND GATE)
More results

Mô tả tương tự - KIC7WZ74FK

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TC7WG74FC TOSHIBA-TC7WG74FC Datasheet
179Kb / 9P
   CMOS Digital Integrated Circuit Silicon Monolithic D-Type Flip Flop with Preset and Clear
TC7WG74FU TOSHIBA-TC7WG74FU Datasheet
197Kb / 9P
   CMOS Digital Integrated Circuit Silicon Monolithic D-Type Flip Flop with Preset and Clear
logo
KEC(Korea Electronics)
KIC7W74FK KEC-KIC7W74FK Datasheet
315Kb / 4P
   SILICON MONOLITHIC CMOS DIGITAL INTEGRATED CIRCUIT(D-TYPE FLIP FLOP WITH PRESET AND CLEAR)
logo
Toshiba Semiconductor
TC7WH74FC TOSHIBA-TC7WH74FC Datasheet
148Kb / 6P
   CMOS Digital Integrated Circuit Silicon Monolithic D-Type Flip Flop with Preset and Clear
TC74HC74AP TOSHIBA-TC74HC74AP_07 Datasheet
312Kb / 10P
   CMOS Digital Integrated Circuit Silicon Monolithic Dual D-Type Flip Flop Preset and Clear
TC74ACT74P TOSHIBA-TC74ACT74P_07 Datasheet
274Kb / 10P
   CMOS Digital Integrated Circuit Silicon Monolithic Dual D-Type Flip Flop with Preset and Clear
TC74AC74F TOSHIBA-TC74AC74F_07 Datasheet
275Kb / 10P
   CMOS Digital Integrated Circuit Silicon Monolithic Dual D-Type Flip Flop with Preset and Clear
TC74HC109AF TOSHIBA-TC74HC109AF_07 Datasheet
313Kb / 10P
   CMOS Digital Integrated Circuit Silicon Monolithic Dual J-K Flip-Flop with Preset and Clear
TC74ACT175P TOSHIBA-TC74ACT175P_07 Datasheet
309Kb / 9P
   CMOS Digital Integrated Circuit Silicon Monolithic Quad D-Type Flip Flop with Clear
TC74ACT112P TOSHIBA-TC74ACT112P Datasheet
311Kb / 9P
   CMOS Digital Integrated Circuit Silicon Monolithic Dual J-K Flip Flop with Preset and Clear
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com