công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KIC7SZ66FU bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - KEC(Korea Electronics)

tên linh kiện KIC7SZ66FU
Giải thích chi tiết về linh kiện  SILICON MONOLITHIC CMOS DIGITAL INTEGRATED CIRCUIT(BILATERAL SWITCH)
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KEC [KEC(Korea Electronics)]
Trang chủ  http://www.keccorp.com
Logo KEC - KEC(Korea Electronics)

KIC7SZ66FU bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - KEC(Korea Electronics)

  KIC7SZ66FU Datasheet HTML 1Page - KEC(Korea Electronics) KIC7SZ66FU Datasheet HTML 2Page - KEC(Korea Electronics) KIC7SZ66FU Datasheet HTML 3Page - KEC(Korea Electronics) KIC7SZ66FU Datasheet HTML 4Page - KEC(Korea Electronics)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
2003. 3. 11
4/4
KIC7SZ66FU
Revision No : 1
OUTPUT
SWITCH
SWITCH
RU
VI
AB
DE
INPUT
ENABLE
INPUT
L
w
L
CRD
t =2.5ns
t =2.5ns
90%
50%
10%
VCC
=VCC
VCC
GND
t PLH
t w
t PHL
INPUT
SWITCH
OUTPUT
r
f
OH
V
VOL
50%
50%
C includes load and stray capacitance.
Input driven by 50
Ω source terminated in 50Ω
FIGURE 1. AC Test Circuit
FIGURE 2. AC Waveforms
FIGURE 3. Charge Injection Test
FIGURE 4. Off lsolation
FIGURE 5. Bandwidth
Input PRR=1.0MHz ; t
=500ns
A
LOGIC
LOGIC INPUT
=VCC
V
10nF
10nF
CC
LOGIC INPUT
SIGNAL
GENERATOR
0dBm
INPUT
L
R
1M
L
C
N
B
SE1
0.1nF
GEN
V
GEN
R
Logic
Input
OUT
V
OUT
V
OUT
L
V
OFF
ON
OFF
Analyzer
50Ω
50Ω
50Ω
t PZL
t PZH
t PLZ
t PHZ
OUTPUT
OUTPUT
VOL
VOH
V
+0.3V
OL
V
- 0.3V
OH
t =2.5ns
t =2.5ns
90%
50%
50%
50%
10%
VCC
VTRI
VTRI
GND
INPUT
ENABLE
r
f
OUT
Q=( V
)(C )
A
B
SE
GND
B
A
SE
GND
AC Loading and Waveforms


Số phần tương tự - KIC7SZ66FU

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
KEC(Korea Electronics)
KIC7SZ00FU KEC-KIC7SZ00FU Datasheet
204Kb / 3P
   SILICON MONOLITHIC CMOS DIGITAL INTEGRATED CIRCUIT(2-INPUT NAND GATE)
KIC7SZ02FU KEC-KIC7SZ02FU Datasheet
209Kb / 3P
   SILICON MONOLITHIC CMOS DIGITAL INTEGRATED CIRCUIT(2-INPUT NOR GATE)
KIC7SZ04 KEC-KIC7SZ04 Datasheet
203Kb / 3P
   SILICON MONOLITHIC CMOS DIGITAL INTEGRATED CIRCUIT(INVERTER)
KIC7SZ04FU KEC-KIC7SZ04FU Datasheet
203Kb / 3P
   SILICON MONOLITHIC CMOS DIGITAL INTEGRATED CIRCUIT(INVERTER)
KIC7SZ04FU KEC-KIC7SZ04FU_15 Datasheet
35Kb / 3P
   SILICON MONOLITHIC CMOS DIGITAL INTEGRATED CIRCUIT
More results

Mô tả tương tự - KIC7SZ66FU

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
KEC(Korea Electronics)
KIC7S66FU KEC-KIC7S66FU Datasheet
304Kb / 4P
   SILICON MONOLITHIC CMOS DIGITAL INTEGRATED CIRCUIT(BILATERAL SWITCH)
KIC7W66FK KEC-KIC7W66FK Datasheet
444Kb / 6P
   SILICON MONOLITHIC CMOS DIGITAL INTEGRATED CIRCUIT(DAUL BILATERAL SWITCH)
logo
Toshiba Semiconductor
TC74HC4066AP TOSHIBA-TC74HC4066AP_07 Datasheet
283Kb / 13P
   CMOS Digital Integrated Circuit Silicon Monolithic Quad Bilateral Switch
TC74HC32AP TOSHIBA-TC74HC32AP_07 Datasheet
256Kb / 8P
   CMOS Digital Integrated Circuit Silicon Monolithic CMOS Digital Integrated Circuit Silicon Monolithic
TC74HC279AP TOSHIBA-TC74HC279AP Datasheet
242Kb / 5P
   CMOS DIGITAL INTEGRATED CIRCUIT SILICON MONOLITHIC
TC74HC173AP TOSHIBA-TC74HC173AP Datasheet
283Kb / 7P
   CMOS DIGITAL INTEGRATED CIRCUIT SILICON MONOLITHIC
TC7PA19AFE TOSHIBA-TC7PA19AFE Datasheet
204Kb / 7P
   CMOS Digital Integrated Circuit Silicon Monolithic
TC74AC257P TOSHIBA-TC74AC257P_07 Datasheet
356Kb / 9P
   CMOS Digital Integrated Circuit Silicon Monolithic
TC74AC08FN TOSHIBA-TC74AC08FN_07 Datasheet
263Kb / 9P
   CMOS Digital Integrated Circuit Silicon Monolithic
TC74HC4050AP TOSHIBA-TC74HC4050AP_07 Datasheet
255Kb / 9P
   CMOS Digital Integrated Circuit Silicon Monolithic
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com