công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
KIA79M15T bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - KEC(Korea Electronics) |
|
KIA79M15T bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - KEC(Korea Electronics) |
3 / 9 page 2002. 8. 29 3/9 KIA79M05T~KIA79M15T Revision No : 0 ELECTRICAL CHARACTERISTICS KIA79M05T (unless otherwise specified : VIN=-10V, IOUT=350mA, CIN=0.33 F, COUT=1 F) CHARACTERISTIC SYMBOL TEST CONDITION MIN. TYP. MAX. UNIT Output Voltage VO Tj=25 -4.8 -5.0 -5.2 V 5mA IO 350mA, -7V VIN -25V -4.75 -5.0 -5.25 Line Regulation VReg Line -7V VIN -25V, Tj=25 - 7 50 mV -8V VIN -18V, Tj=25 - 2 30 Load Regulation VReg Load 5mA IO 500mA, Tj=25 - 30 100 mV Quiescent Current IB Tj=25 - 4 6 mA Quiescent Current Change IB 5mA IO 350mA - - 0.4 mA -8V VIN -25V - - 0.4 mA Output Noise Voltage VNO f=10Hz 100kHz, Tj=25 - 40 - V Ripple Rejection R R f=120Hz, -8V VIN -18V 55 60 - dB Dropout Voltage VD IO=500mA, Tj=25 - 1.1 - V Short Circuit Current ISC Tj=25 - 800 - mA Output Voltage Drift VO/ T IO=5mA, Tj=0 125 - -0.5 - mV/ |
Số phần tương tự - KIA79M15T |
|
Mô tả tương tự - KIA79M15T |