công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
KIA78R35F bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - KEC(Korea Electronics) |
|
KIA78R35F bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - KEC(Korea Electronics) |
5 / 5 page 2001. 5. 31 5/5 KIA78R25F~KIA78R37F Revision No : 1 Fig.7 T - I JUNCTION TEMPERATURE T ( C) 0 -25 j q j 0 25 50 75 100 125 2 4 6 8 10 V =35V I =0 IN O Fig.8-1 f - RR INPUT RIPPLE FREQUENCY f (kHz) 0.1 0 10 20 30 40 50 60 70 80 110 100 I =0.5A,ei=0.5V V =4.2V(KIA78R25) O IN rms V =5.2V(KIA78R35) IN OUTPUT CURRENT I (A) V =5.2V(KIA78R35) V =4.2V(KIA78R25) C =3.3 µF 0.1 20 IN IN ref rms Fig.10-2 I - RR O O f=120Hz,ei=0.5V 0.5 1.0 30 40 50 60 70 V =4.7V(KIA78R30) IN V =5.0V(KIA78R33) IN V =5.0V(KIA78R33) IN V =5.4V(KIA78R37) IN V =4.7V(KIA78R30) IN V =5.4V(KIA78R37) IN Fig.6 T - V JUNCTION TEMPERATURE T ( C) 0 -25 j I =1A O D j 0 25 50 75 100 125 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 I =0.75A O I =0.5A O I =0.25A O Fig.5-5 T - V (KIA78R37) JUNCTION TEMPERATURE T ( C) -150 -25 -200 025 50 j I =0.5A V =5.4V 100 -50 -100 50 0 200 150 250 O IN o 100 j 75 125 |
Số phần tương tự - KIA78R35F |
|
Mô tả tương tự - KIA78R35F |