công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KDV275 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - KEC(Korea Electronics)

tên linh kiện KDV275
Giải thích chi tiết về linh kiện  VARIABLE CAPACITANCE DIODE SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE(VCO FOR UHF/VHF BAND)
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KEC [KEC(Korea Electronics)]
Trang chủ  http://www.keccorp.com
Logo KEC - KEC(Korea Electronics)

KDV275 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - KEC(Korea Electronics)

  KDV275 Datasheet HTML 1Page - KEC(Korea Electronics) KDV275 Datasheet HTML 2Page - KEC(Korea Electronics)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
2003 1. 27
2/2
Revision No : 0
KDV275
0.90
0
REVERSE VOLTAGE V
(V)
C(Ta)/C(25 C) - V
C
- V
R
REVERSE VOLTAGE V
(V)
R
T
12
3
4
0.94
0.98
1.02
10f
0
REVERSE VOLTAGE V
(V)
R
I
- V
RR
12
16
100f
1p
10p
100p
Ta=85 C
20
Ta=55 C
Ta=25 C
1
500
R
Ta=25 C
V =4V
100
FREQUENCY f (MHz)
50
300
1K
0.7
r
- f
s
0.5
Ta=-55 C
3
01
2
3
4
5
10
30
48
10
500
0
REVERSE VOLTAGE V
(V)
R
R
Q
- V
12
3
4
30
50
100
300
1.06
1.10
R
Ta=-15 C
Ta=25 C
Ta=55 C
Ta=85 C
R
∆C/Ta - V
R
REVERSE VOLTAGE V
(V)
0
100
R
12
34
300
500
3K
1k
f=1MHz
Ta=-55 C~+85 C
Ta=25 C
f=1MHz
f=50MHz
f=100MHz
f=300MHz
f=470MHz


Số phần tương tự - KDV275

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
KEC(Korea Electronics)
KDV275E KEC-KDV275E Datasheet
391Kb / 2P
   VARIABLE CAPACITANCE DIODE SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE(VCO FOR UHF/VHF BAND)
More results

Mô tả tương tự - KDV275

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
KEC(Korea Electronics)
KDV273UL KEC-KDV273UL Datasheet
431Kb / 2P
   VARIABLE CAPACITANCE DIODE SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE VCO FOR UHF/VHF BAND
KDV257E KEC-KDV257E Datasheet
63Kb / 2P
   VARIABLE CAPACITANCE DIODE SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE(VCO FOR UHF/VHF BAND)
KDV273E KEC-KDV273E Datasheet
63Kb / 2P
   VARIABLE CAPACITANCE DIODE SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE(VCO FOR UHF/VHF BAND)
KDV258 KEC-KDV258 Datasheet
65Kb / 2P
   VARIABLE CAPACITANCE DIODE SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE(VCO FOR UHF/VHF BAND)
KDV273 KEC-KDV273 Datasheet
65Kb / 2P
   VARIABLE CAPACITANCE DIODE SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE(VCO FOR UHF/VHF BAND)
KDV275E KEC-KDV275E Datasheet
391Kb / 2P
   VARIABLE CAPACITANCE DIODE SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE(VCO FOR UHF/VHF BAND)
KDV245 KEC-KDV245 Datasheet
386Kb / 2P
   VARIABLE CAPACITANCE DIODE SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE(VCO FOR UHF BAND RADIO)
KDV245E KEC-KDV245E Datasheet
383Kb / 2P
   VARIABLE CAPACITANCE DIODE SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE(VCO FOR UHF BAND RADIO)
KDV154 KEC-KDV154 Datasheet
115Kb / 1P
   VARIABLE CAPACITANCE DIODE SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE(TV VHF,UHF TUNER AFC VCO FOR UHF BAND RADIO)
KDV153 KEC-KDV153 Datasheet
112Kb / 1P
   VARIABLE CAPACITANCE DIODE SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE(TV VHF,UHF TUNER AFC VCO FOR UHF BAND RADIO)
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com