công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KDV269E bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - KEC(Korea Electronics)

tên linh kiện KDV269E
Giải thích chi tiết về linh kiện  VARIABLE CAPACITANCE DIODE SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE(CATV TUNING)
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KEC [KEC(Korea Electronics)]
Trang chủ  http://www.keccorp.com
Logo KEC - KEC(Korea Electronics)

KDV269E bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - KEC(Korea Electronics)

  KDV269E Datasheet HTML 1Page - KEC(Korea Electronics) KDV269E Datasheet HTML 2Page - KEC(Korea Electronics)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
KDV269E
2/2
2000. 3. 24
Revision No : 0
-40
AMBIENT TEMPERATURE Ta ( C)
C - Ta
R
REVERSE VOLTAGE V
(V)
C
- VR
0
10
500
100
50
Ta=25 C
-2
V
10
20
30
f=1MHz
0.1p
0
REVERSE VOLTAGE V
(V)
R
I
- V
RR
8
1p
10p
100p
1000p
Ta=75
C
Ta=50
C
Ta=25
C
16
24
32
r
- V
R
REVERSE VOLTAGE V (V)
1
3
10
30
0
R
5
f=470MHz
Ta=25 C
s
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
-20
0
20
40
60
80
-1
0
1
2
3
f=1MHz
V =2V
R
10V
20V
25V


Số phần tương tự - KDV269E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
KEC(Korea Electronics)
KDV269E KEC-KDV269E Datasheet
77Kb / 2P
   SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE
KDV269E KEC-KDV269E Datasheet
49Kb / 1P
   ESC PACKAGE
KDV269E KEC-KDV269E_03 Datasheet
77Kb / 2P
   SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE
KDV269E KEC-KDV269E_04 Datasheet
49Kb / 1P
   ESC PACKAGE
KDV269E KEC-KDV269E_15 Datasheet
354Kb / 2P
   SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE
More results

Mô tả tương tự - KDV269E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
KEC(Korea Electronics)
KDV262 KEC-KDV262 Datasheet
73Kb / 2P
   VARIABLE CAPACITANCE DIODE SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE(CATV TUNING)
KDV269 KEC-KDV269 Datasheet
73Kb / 2P
   VARIABLE CAPACITANCE DIODE SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE(CATV TUNING)
KDV262E KEC-KDV262E Datasheet
71Kb / 2P
   VARIABLE CAPACITANCE DIODE SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE(CATV TUNING)
logo
Toshiba Semiconductor
1SV290B TOSHIBA-1SV290B Datasheet
252Kb / 3P
   Variable Capacitance Diode Silicon Epitaxial Planar Type CATV Tuning
logo
KEC(Korea Electronics)
KDV310E KEC-KDV310E Datasheet
388Kb / 2P
   VARIABLE CAPACITANCE DIODE SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE TV Tuning
KDV214 KEC-KDV214 Datasheet
358Kb / 2P
   VARIABLE CAPACITANCE DIODE SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE(TV TUNING)
KDV214E KEC-KDV214E Datasheet
355Kb / 2P
   VARIABLE CAPACITANCE DIODE SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE(TV TUNING)
logo
Toshiba Semiconductor
1SV232 TOSHIBA-1SV232 Datasheet
117Kb / 2P
   VARIABLE CAPACITANCE DIODE (CATV TUNING)
1SV262 TOSHIBA-1SV262 Datasheet
116Kb / 2P
   VARIABLE CAPACITANCE DIODE (CATV TUNING)
1SV269 TOSHIBA-1SV269 Datasheet
118Kb / 2P
   VARIABLE CAPACITANCE DIODE (CATV TUNING)
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com