công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KDV245 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - KEC(Korea Electronics)

tên linh kiện KDV245
Giải thích chi tiết về linh kiện  VARIABLE CAPACITANCE DIODE SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE(VCO FOR UHF BAND RADIO)
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KEC [KEC(Korea Electronics)]
Trang chủ  http://www.keccorp.com
Logo KEC - KEC(Korea Electronics)

KDV245 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - KEC(Korea Electronics)

  KDV245 Datasheet HTML 1Page - KEC(Korea Electronics) KDV245 Datasheet HTML 2Page - KEC(Korea Electronics)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
2003. 1. 27
1/2
SEMICONDUCTOR
TECHNICAL DATA
KDV245
Revision No : 0
VCO FOR UHF Band Radio.
FEATURES
High Capacitance Ratio : C0.5V/C2.5V =2.5(Typ.)
Low Series Resistance : rs=0.35 (Typ.)
Useful for Small Size Tuner.
MAXIMUM RATING (Ta=25 )
USC
DIM
MILLIMETERS
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
2.50 0.1
1.25 0.05
0.90 0.05
0.30+0.06/-0.04
1.70 0.05
MIN 0.17
0.126 0.03
0~0.1
0.15 0.05
0.4 0.05
2 +4/-2
L
M4~6
I
1.0 MAX
M
M
I
C
J
G
D
2
1
B
1. ANODE
2. CATHODE
H
+_
+_
+_
+_
+_
+_
+_
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta=25 )
VARIABLE CAPACITANCE DIODE
SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE
Type Name
Marking
E D
CHARACTERISTIC
SYMBOL
RATING
UNIT
Reverse Voltage
VR
10
V
Junction Temperature
Tj
150
Storage Temperature Range
Tstg
-55 150
CHARACTERISTIC
SYMBOL
TEST CONDITION
MIN.
TYP.
MAX.
UNIT
Reverse Voltage
VR
IR=1 A
10
-
-
V
Reverse Current
IR
VR=10V
-
-
3
nA
Capacitance
C0.5V
VR=0.5V, f=1MHz
7.3
-
8.4
pF
C2.5V
VR=2.5V, f=1MHz
2.75
-
3.4
Capacitance Ratio
K
C0.5V/C2.5V, f=1MHz
2.4
2.5
-
Series Resistance
rS
VR=1V, f=470MHz
-
0.35
-


Số phần tương tự - KDV245

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
KEC(Korea Electronics)
KDV245E KEC-KDV245E Datasheet
383Kb / 2P
   VARIABLE CAPACITANCE DIODE SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE(VCO FOR UHF BAND RADIO)
More results

Mô tả tương tự - KDV245

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
KEC(Korea Electronics)
KDV245E KEC-KDV245E Datasheet
383Kb / 2P
   VARIABLE CAPACITANCE DIODE SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE(VCO FOR UHF BAND RADIO)
KDV240E KEC-KDV240E Datasheet
383Kb / 2P
   VARIABLE CAPACITANCE DIODE SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE(VCO FOR UHF RADIO)
KDV240 KEC-KDV240 Datasheet
386Kb / 2P
   VARIABLE CAPACITANCE DIODE SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE(VCO FOR UHF RADIO)
KDV239 KEC-KDV239 Datasheet
72Kb / 2P
   VARIABLE CAPACITANCE DIODE SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE(VCO FOR UHF RADIO)
KDV239E KEC-KDV239E Datasheet
70Kb / 2P
   VARIABLE CAPACITANCE DIODE SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE(VCO FOR UHF RADIO)
KDV273UL KEC-KDV273UL Datasheet
431Kb / 2P
   VARIABLE CAPACITANCE DIODE SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE VCO FOR UHF/VHF BAND
KDV257E KEC-KDV257E Datasheet
63Kb / 2P
   VARIABLE CAPACITANCE DIODE SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE(VCO FOR UHF/VHF BAND)
KDV273E KEC-KDV273E Datasheet
63Kb / 2P
   VARIABLE CAPACITANCE DIODE SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE(VCO FOR UHF/VHF BAND)
KDV258 KEC-KDV258 Datasheet
65Kb / 2P
   VARIABLE CAPACITANCE DIODE SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE(VCO FOR UHF/VHF BAND)
KDV273 KEC-KDV273 Datasheet
65Kb / 2P
   VARIABLE CAPACITANCE DIODE SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE(VCO FOR UHF/VHF BAND)
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com