công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KDV1470 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - KEC(Korea Electronics)

tên linh kiện KDV1470
Giải thích chi tiết về linh kiện  VARIABLE CAPACITANCE DIODE SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KEC [KEC(Korea Electronics)]
Trang chủ  http://www.keccorp.com
Logo KEC - KEC(Korea Electronics)

KDV1470 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - KEC(Korea Electronics)

  KDV1470 Datasheet HTML 1Page - KEC(Korea Electronics) KDV1470 Datasheet HTML 2Page - KEC(Korea Electronics)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
KDV1470
2/2
2002. 6. 25
Revision No : 1
0.92
0
REVERSE VOLTAGE V
(V)
C(Ta)/C(25 C) - V
(V)
C - V
R
REVERSE VOLTAGE V (V)
R
12
3
4
5
0.94
0.96
0.98
1
1.02
1.04
f=1MHz
10p
0
REVERSE VOLTAGE V
(V)
R
I
- V
RR
210
12
14
100p
1n
10n
100n
Ta=85 C
16
Ta=55 C
Ta=25 C
1
0.5
500
R
Ta=25 C
V =1V
100
FREQUENCY f (MHz)
20
50
300
1K
0.3
r
- f
s
0.1
Ta=-55 C
10
0
12
3
4
5
30
50
100
200
f=50MHz
Ta=25
C
46
8
10
500
0
REVERSE VOLTAGE V
(V)
R
R
Q
- V
12
3
4
5
30
50
100
300
Ta=25 C
f=50MHz
1.06
1.08
R
Ta=-15 C
Ta=25 C
Ta=55 C
Ta=85 C
R
(ppm/ C) - V
R
REVERSE VOLTAGE V
(V)
0
100
R
12345
300
500
700
1k
f=1MHz
Ta=-55 C~+85 C
f=70MHz
f=100MHz


Số phần tương tự - KDV1470

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
KEC(Korea Electronics)
KDV147 KEC-KDV147 Datasheet
198Kb / 2P
   VARIABLE CAPACITANCE DIODE SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE(FM RADIO BAND TUNING
KDV1471 KEC-KDV1471 Datasheet
71Kb / 2P
   VARIABLE CAPACITANCE DIODE SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE
KDV1472 KEC-KDV1472 Datasheet
40Kb / 2P
   VARIABLE CAPACITANCE DIODE SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE(FM RADIO BAND TUNING)
More results

Mô tả tương tự - KDV1470

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
KEC(Korea Electronics)
KDS2236M KEC-KDS2236M Datasheet
199Kb / 2P
   VARIABLE CAPACITANCE DIODE SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE
KDV1471 KEC-KDV1471 Datasheet
71Kb / 2P
   VARIABLE CAPACITANCE DIODE SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE
KDV1430 KEC-KDV1430 Datasheet
207Kb / 2P
   VARIABLE CAPACITANCE DIODE SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE
KDV348E KEC-KDV348E Datasheet
50Kb / 2P
   VARIABLE CAPACITANCE DIODE SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE
KDV350E KEC-KDV350E Datasheet
65Kb / 2P
   VARIABLE CAPACITANCE DIODE SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE(VCO)
KDV350 KEC-KDV350 Datasheet
67Kb / 2P
   VARIABLE CAPACITANCE DIODE SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE(VCO)
logo
Toshiba Semiconductor
1SV100 TOSHIBA-1SV100 Datasheet
116Kb / 3P
   SILICON EPITAXIAL PLANAR TYPE VARIABLE CAPACITANCE DIODE
1SV153 TOSHIBA-1SV153 Datasheet
35Kb / 1P
   SILICON EPITAXIAL PLANAR TYPE VARIABLE CAPACITANCE DIODE
1S2236 TOSHIBA-1S2236 Datasheet
55Kb / 2P
   SILICON EPITAXIAL PLANAR TYPE VARIABLE CAPACITANCE DIODE
1SV161 TOSHIBA-1SV161 Datasheet
38Kb / 1P
   Silicon Epitaxial Planar Type Variable Capacitance Diode
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com