công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KDR732V bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - KEC(Korea Electronics)

tên linh kiện KDR732V
Giải thích chi tiết về linh kiện  SCHOTTKY BARRIER TYPE DIODE (TWIN TYPE, CATHODE COMMON)
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KEC [KEC(Korea Electronics)]
Trang chủ  http://www.keccorp.com
Logo KEC - KEC(Korea Electronics)

KDR732V bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - KEC(Korea Electronics)

  KDR732V Datasheet HTML 1Page - KEC(Korea Electronics) KDR732V Datasheet HTML 2Page - KEC(Korea Electronics)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
2003. 2. 25
1/2
SEMICONDUCTOR
TECHNICAL DATA
KDR732V
SCHOTTKY BARRIER TYPE DIODE
(TWIN TYPE, CATHODE COMMON)
Revision No : 1
HIGH SPEED RECTIFICATION
(SWITCHING REGULATORS, CONVERTERS, CHOPPERS)
UNIVERSAL-USE RECTIFIERS.
FEATURES
Low Forward Voltage : VF max=0.55V
Fast reverse recovery time (trr max=10nS)
Low switching noise.
Low leakage current and high reliablility due to
Highly reliable planar structure.
Ultrasmall-sized package permtting KDR732V
applied sets to be made small and slim.
MAXIMUM RATING (Ta=25 )
DIM MILLIMETERS
A
B
D
E
VSM
1.2 0.05
0.8 0.05
0.5 0.05
0.3 0.05
1.2 0.05
0.8 0.05
0.40
0.12 0.05
C
G
H
J
K
0.2 0.05
B
E
2
3
1
P
P
P
5
1. ANODE 1
2. ANODE 2
3. CATHODE
+_
+_
+_
+_
+_
+_
+_
+_
3
2
1
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta=25 )
Marking
U Z
CHARACTERISTIC
SYMBOL
RATING
UNIT
Repetitive (Peak) Reverse Voltage
VRRM
30
V
Non-Repetitive (Peak)
Reverse Surge Voltage
VRSM
35
V
Average Forward Current
IO
70
mA
Surge Forward Current
IFSM
2
A
Junction Temperature
Tj
125
Storage Temperature Range
Tstg
-55 125
CHARACTERISTIC
SYMBOL
TEST CONDITION
MIN.
TYP.
MAX.
UNIT
Reverse Voltage
VR
IR=20 A
30
-
-
V
Forward Voltage
VF
IF=70mA
-
-
0.55
V
Reverse Current
IR
VR=15V
-
-
5
A
Total Capacitance
CT
VR=10V, f=1MHz
-
3.0
-
pF
Reverse Recovery Time
trr
IR=IF=10mA
-
-
10
nS


Số phần tương tự - KDR732V

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
KEC(Korea Electronics)
KDR732 KEC-KDR732 Datasheet
391Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER TYPE DIODE(HIGH SPEED RECTIFICATION)
KDR732 KEC-KDR732 Datasheet
21Kb / 1P
   USM PACKAGE
KDR732E KEC-KDR732E Datasheet
389Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER TYPE DIODE (TWIN TYPE, CATHODE COMMON)
KDR732 KEC-KDR732_08 Datasheet
21Kb / 1P
   USM PACKAGE
More results

Mô tả tương tự - KDR732V

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
KEC(Korea Electronics)
KDR732E KEC-KDR732E Datasheet
389Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER TYPE DIODE (TWIN TYPE, CATHODE COMMON)
logo
Sanyo Semicon Device
RU-SPX4 SANYO-RU-SPX4 Datasheet
35Kb / 3P
   Schottky Barrier Diode (Twin Type 쨌 Cathode Common)
SBT250-04JS SANYO-SBT250-04JS Datasheet
249Kb / 3P
   Schottky Barrier Diode (Twin Type - Cathode Common) 40V, 25A Rectifier
SBT150-06JS SANYO-SBT150-06JS Datasheet
251Kb / 3P
   Schottky Barrier Diode (Twin Type - Cathode Common) 60V, 15A Rectifier
SBR250-10JS SANYO-SBR250-10JS Datasheet
251Kb / 3P
   Schottky Barrier Diode (Twin Type - Cathode Common) 100V, 25A Rectifier
SBE602 SANYO-SBE602 Datasheet
40Kb / 3P
   Schottky Barrier Diode (Twin Type Cathode Common) 30V, 70mA Rectifier
SBR100-16JS SANYO-SBR100-16JS Datasheet
39Kb / 3P
   Schottky Barrier Diode (Twin Type 쨌 Cathode Common) 160V, 10A Rectifier
SBT80-06LS SANYO-SBT80-06LS Datasheet
42Kb / 3P
   Schottky Barrier Diode (Twin Type 쨌 Cathode Common) 60V, 8A Rectifier
SBT80-10LS SANYO-SBT80-10LS Datasheet
41Kb / 3P
   Schottky Barrier Diode (Twin Type 쨌 Cathode Common) 100V, 8A Rectifier
SBT250-06L SANYO-SBT250-06L Datasheet
35Kb / 3P
   Schottky Barrier Diode (Twin Type 쨌 Cathode Common) 60V, 25A Rectifier
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com