công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KDR731 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - KEC(Korea Electronics)

tên linh kiện KDR731
Giải thích chi tiết về linh kiện  SCHOTTKY BARRIER TYPE DIODE (SERIES CONNECTION)
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KEC [KEC(Korea Electronics)]
Trang chủ  http://www.keccorp.com
Logo KEC - KEC(Korea Electronics)

KDR731 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - KEC(Korea Electronics)

  KDR731 Datasheet HTML 1Page - KEC(Korea Electronics) KDR731 Datasheet HTML 2Page - KEC(Korea Electronics)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
2003. 2. 25
1/2
SEMICONDUCTOR
TECHNICAL DATA
KDR731
SCHOTTKY BARRIER TYPE DIODE
(SERIES CONNECTION)
Revision No : 2
HIGH SPEED RECTIFICATION
(SWITCHING REGULATORS, CONVERTERS, CHOPPERS)
UNIVERSAL-USE RECTIFIERS.
FEATURES
Low Forward Voltage : VF max=0.55V
Fast reverse recovery time (trr max=10nS)
Low switching noise.
Low leakage current and high reliablility due to
Highly reliable planar structure.
Series connection of 2 elements in an ultrasmall-
sized Package facilitates high-density mounting and
permits KDR731 applied equipment to be made smaller.
MAXIMUM RATING (Ta=25 )
DIM
MILLIMETERS
A
B
D
E
1. CATHODE 1
2. ANODE 2
3. ANODE1/ CATHODE 2
USM
2.00 0.20
1.25 0.15
0.90 0.10
0.3+0.10/-0.05
2.10 0.20
0.65
0.15+0.1/-0.06
1.30
0.00-0.10
0.70
C
G
H
J
K
L
K
1
3
2
E
B
D
H
MM
N
N
M
0.42 0.10
N
0.10 MIN
3
2
1
+_
+_
+_
+_
+_
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta=25 )
Marking
U X
CHARACTERISTIC
SYMBOL
RATING
UNIT
Repetitive (Peak) Reverse Voltage
VRRM
30
V
Non-Repetitive (Peak)
Reverse Sourge Voltage
VRSM
35
V
Average Forward Current
IO
70
mA
Surge Forward Current
IFSM
2
A
Junction Temperature
Tj
125
Storage Temperature Range
Tstg
-55 125
CHARACTERISTIC
SYMBOL
TEST CONDITION
MIN.
TYP.
MAX.
UNIT
Reverse Voltage
VR
IR=20 A
30
-
-
V
Forward Voltage
VF
IF=70mA
-
-
0.55
V
Reverse Current
IR
VR=15V
-
-
5
A
Total Capacitance
CT
VR=10V, f=1MHz
-
5.0
-
pF
Reverse Recovery Time
trr
IR=IF=10mA
-
-
10
nS


Số phần tương tự - KDR731

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
KEC(Korea Electronics)
KDR731 KEC-KDR731 Datasheet
21Kb / 1P
   USM PACKAGE
KDR731S KEC-KDR731S Datasheet
391Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER TYPE DIODE(SERIES CONNECTION)
KDR731S KEC-KDR731S_15 Datasheet
500Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER TYPE DIODE
KDR731 KEC-KDR731_08 Datasheet
21Kb / 1P
   USM PACKAGE
KDR731 KEC-KDR731_15 Datasheet
502Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER TYPE DIODE
More results

Mô tả tương tự - KDR731

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
KEC(Korea Electronics)
KDR731S KEC-KDR731S Datasheet
391Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER TYPE DIODE(SERIES CONNECTION)
KDR735T KEC-KDR735T Datasheet
34Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER TYPE DIODE
SMAB14 KEC-SMAB14_08 Datasheet
218Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER TYPE DIODE
SMAB34 KEC-SMAB34_07 Datasheet
436Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER TYPE DIODE
USFB13A KEC-USFB13A Datasheet
437Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER TYPE DIODE
SMBB34 KEC-SMBB34 Datasheet
438Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER TYPE DIODE
SMFB23 KEC-SMFB23_08 Datasheet
36Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER TYPE DIODE
MBR10100CT KEC-MBR10100CT Datasheet
441Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER TYPE DIODE
MBRD10U100CT KEC-MBRD10U100CT Datasheet
43Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER TYPE DIODE
MBRF10U100CTA KEC-MBRF10U100CTA Datasheet
375Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER TYPE DIODE
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com