công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

N32010M bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Tripp Lite. All Rights Reserved

tên linh kiện N32010M
Giải thích chi tiết về linh kiện  Duplex Multimode 62.5-125 Fiber Patch Cable (LC-LC), 10M (33-ft.)
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TRIPPLITE [Tripp Lite. All Rights Reserved]
Trang chủ  http://www.tripplite.com/
Logo TRIPPLITE - Tripp Lite. All Rights Reserved

N32010M bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Tripp Lite. All Rights Reserved

  N32010M Datasheet HTML 1Page - Tripp Lite. All Rights Reserved N32010M Datasheet HTML 2Page - Tripp Lite. All Rights Reserved  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Duplex Multimode 62.5/125 Fiber Patch Cable
(LC/LC), 10M (33-ft.)
MODEL NUMBER: N320-10M
Description
Tripp Lite's 10-meter multimode duplex micron fiber optic LC/LC patch cable is manufactured from 62.5/125
zipcord fiber. The cable has LC connectors on each end, a PVC jacket and is FDDI and OFNR rated. Duplex
multimode fiber is most commonly used in LAN applications.
Features
Manufactured from 62.5/125 duplex (zipcord) fiber
PVC jacket
Length: 10-meter Connectors: LC connector on each end
Insertion loss testing performed on every connector (0.2db typical) and provided with cable
Beveled edge on ends of glass makes insertion of plug a breeze
Fiber made from glass (not a polymer)
Duplex multimode fiber is most commonly used in LAN applications where links are typically 10 feet or less
Fiber optic distributed data interface (FDDI) rated
OFNR (riser rated)
Specifications
OVERVIEW
Fiber Type
62.5/125 - OM1
Cable Type
Multimode
INPUT
Cable Length (ft.)
33
Highlights
Manufactured from 62.5/125
duplex (Zipcord) fiber
Length: 10-Meters Connectors:
LC connector on each end
Insertion loss testing performed
on every connector (0.2dB typical)
Duplex multimode fiber is most
commonly used in LAN
applications where links are
typically 10 feet or less
Fiber Optic Distributed Data
Interface (FDDI) Rated
System Requirements
Any fiber optic hardware or NIC
card requiring multimode duplex
cable with LC connectors
Package Includes
10 meter Duplex MMF Cable
LC/LC 62.5/125 Micron Fiber
1 / 2


Số phần tương tự - N32010M

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tripp Lite. All Rights ...
N32010MRD TRIPPLITE-N32010MRD Datasheet
479Kb / 2P
   Duplex Multimode 62.5-125 Fiber Patch Cable (LC-LC) - Red, 10M (33-ft.)
More results

Mô tả tương tự - N32010M

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tripp Lite. All Rights ...
N320-10M TRIPPLITE-N320-10M Datasheet
165Kb / 2P
   Duplex Multimode 62.5/125 Fiber Patch Cable (LC/LC), 10M (33-ft.)
N320-10M-RD TRIPPLITE-N320-10M-RD Datasheet
158Kb / 2P
   Duplex Multimode 62.5/125 Fiber Patch Cable (LC/LC) - Red, 10M (33-ft.)
N32010MRD TRIPPLITE-N32010MRD Datasheet
479Kb / 2P
   Duplex Multimode 62.5-125 Fiber Patch Cable (LC-LC) - Red, 10M (33-ft.)
N316-10M TRIPPLITE-N316-10M Datasheet
156Kb / 2P
   Duplex Multimode 62.5/125 Fiber Patch Cable (LC/SC), 10M (33-ft.)
N318-10M TRIPPLITE-N318-10M Datasheet
166Kb / 2P
   Duplex Multimode 62.5/125 Fiber Patch Cable (LC/ST), 10M (33-ft.)
N31810M TRIPPLITE-N31810M Datasheet
476Kb / 2P
   Duplex Multimode 62.5-125 Fiber Patch Cable (LC-ST), 10M (33-ft.)
N52010M TRIPPLITE-N52010M Datasheet
493Kb / 3P
   Duplex Multimode 50-125 Fiber Patch Cable (LC-LC), 10M (33-ft.)
N520-10M TRIPPLITE-N520-10M Datasheet
166Kb / 3P
   Duplex Multimode 50/125 Fiber Patch Cable (LC/LC), 10M (33-ft.)
N516-10M TRIPPLITE-N516-10M Datasheet
157Kb / 3P
   Duplex Multimode 50/125 Fiber Patch Cable (LC/SC), 10M (33-ft.)
N518-10M TRIPPLITE-N518-10M Datasheet
156Kb / 2P
   Duplex Multimode 50/125 Fiber Patch Cable (LC/ST), 10M (33-ft.)
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com