công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

N31806M bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Tripp Lite. All Rights Reserved

tên linh kiện N31806M
Giải thích chi tiết về linh kiện  Duplex Multimode 62.5-125 Fiber Patch Cable (LC-ST), 6M (20-ft.)
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TRIPPLITE [Tripp Lite. All Rights Reserved]
Trang chủ  http://www.tripplite.com/
Logo TRIPPLITE - Tripp Lite. All Rights Reserved

N31806M bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Tripp Lite. All Rights Reserved

  N31806M Datasheet HTML 1Page - Tripp Lite. All Rights Reserved N31806M Datasheet HTML 2Page - Tripp Lite. All Rights Reserved  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Duplex Multimode 62.5/125 Fiber Patch Cable
(LC/ST), 6M (20-ft.)
MODEL NUMBER: N318-06M
Description
Tripp Lite's 6-meter multimode duplex fiber optic ST/LC patch cable is manufactured from 62.5/125 zipcord fiber. The cable has LC to ST connectors, a PVC
jacket and is FDDI and OFNR rated. Duplex multimode fiber is most commonly used in LAN applications.
Features
Manufactured from 62.5/125 duplex (zipcord) fiber
PVC jacket
Length: 6-meter/Connectors: 2 ST/LC connectors on each end
Insertion loss testing performed on every connector (0.2db typical) and provided with cable
Beveled edge on ends of glass makes insertion of plug a breeze
Fiber made from glass (not a polymer)
Fiber optic distributed data interface (FDDI) rated
OFNR (riser rated)
Specifications
OVERVIEW
Fiber Type
62.5/125 - OM1
Cable Type
Multimode
INPUT
Cable Length (ft.)
20
Cable Length (m)
6.10
Highlights
Manufactured from 62.5/125
duplex (zipcord) fiber
Ideal for LAN applications
Glass fiber composition
System Requirements
Any fiber optic hardware or NIC card
requiring multimode duplex cable with
ST/LC connectors
Package Includes
6-meter duplex MMF LC/ST 62.5/125
fiber cable
1 / 2


Số phần tương tự - N31806M

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tripp Lite. All Rights ...
N31801M TRIPPLITE-N31801M Datasheet
476Kb / 2P
   Duplex Multimode 62.5-125 Fiber Patch Cable (LC-ST), 1M (3-ft.)
N31802M TRIPPLITE-N31802M Datasheet
476Kb / 2P
   Duplex Multimode 62.5-125 Fiber Patch Cable (LC-ST), 2M (6-ft.)
N31803M TRIPPLITE-N31803M Datasheet
476Kb / 2P
   Duplex Multimode 62.5-125 Fiber Patch Cable (LC-ST), 3M (10-ft.)
N31805M TRIPPLITE-N31805M Datasheet
475Kb / 2P
   Duplex Multimode 62.5-125 Fiber Patch Cable (LC-ST), 5M (16-ft.)
N31807M TRIPPLITE-N31807M Datasheet
477Kb / 2P
   Duplex Multimode 62.5-125 Fiber Patch Cable
More results

Mô tả tương tự - N31806M

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tripp Lite. All Rights ...
N318-06M TRIPPLITE-N318-06M Datasheet
167Kb / 2P
   Duplex Multimode 62.5/125 Fiber Patch Cable (LC/ST), 6M (20-ft.)
N30206M TRIPPLITE-N30206M Datasheet
482Kb / 2P
   Duplex Multimode 62.5-125 Fiber Patch Cable (ST-ST), 6M (20-ft)
N320-06M TRIPPLITE-N320-06M Datasheet
166Kb / 2P
   Duplex Multimode 62.5/125 Fiber Patch Cable (LC/LC), 6M (20-ft.)
N302-06M TRIPPLITE-N302-06M Datasheet
159Kb / 2P
   Duplex Multimode 62.5/125 Fiber Patch Cable (ST/ST), 6M (20-ft.)
N30406M TRIPPLITE-N30406M Datasheet
493Kb / 2P
   Duplex Multimode 62.5-125 Fiber Patch Cable (SC-ST), 6M (20-ft)
N316-06M TRIPPLITE-N316-06M Datasheet
156Kb / 2P
   Duplex Multimode 62.5/125 Fiber Patch Cable (LC/SC), 6M (20-ft.)
N304-06M TRIPPLITE-N304-06M Datasheet
164Kb / 2P
   Duplex Multimode 62.5/125 Fiber Patch Cable (SC/ST), 6M (20-ft.)
N52006M TRIPPLITE-N52006M Datasheet
494Kb / 2P
   Duplex Multimode 50-125 Fiber Patch Cable (LC-LC), 6M (20-ft.)
N520-06M TRIPPLITE-N520-06M Datasheet
167Kb / 3P
   Duplex Multimode 50/125 Fiber Patch Cable (LC/LC), 6M (20-ft.)
N31803M TRIPPLITE-N31803M Datasheet
476Kb / 2P
   Duplex Multimode 62.5-125 Fiber Patch Cable (LC-ST), 3M (10-ft.)
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com