công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

N31607M bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Tripp Lite. All Rights Reserved

tên linh kiện N31607M
Giải thích chi tiết về linh kiện  Duplex Multimode 62.5-125 Fiber Patch Cable
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TRIPPLITE [Tripp Lite. All Rights Reserved]
Trang chủ  http://www.tripplite.com/
Logo TRIPPLITE - Tripp Lite. All Rights Reserved

N31607M bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Tripp Lite. All Rights Reserved

  N31607M Datasheet HTML 1Page - Tripp Lite. All Rights Reserved N31607M Datasheet HTML 2Page - Tripp Lite. All Rights Reserved  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Duplex Multimode 62.5/125 Fiber Patch Cable
(LC/SC), 7M (23-ft.)
MODEL NUMBER: N316-07M
Description
Tripp Lite's 7-meter multimode duplex fiber optic SC/LC patch cable is manufactured from 62.5/125 zipcord fiber. The cable has LC to SC connectors, a PVC
jacket and is FDDI and OFNR rated. Duplex multimode fiber is most commonly used in LAN applications.
Features
Manufactured from 62.5/125 duplex (zipcord) fiber
PVC jacket
Length: 7-meter connectors: 2 SC/LC connectors on each end
Insertion loss testing performed on every connector (0.2db typical) and provided with cable
Fiber made from glass (not a polymer)
Fiber optic distributed data interface (FDDI) rated
Specifications
OVERVIEW
Fiber Type
62.5/125 - OM1
Cable Type
Multimode
INPUT
Cable Length (ft.)
23
Cable Length (m)
7
PHYSICAL
Highlights
Premium PVC 62.5/125µm
multimode patch cables
Attenuation loss meets or
exceeds the latest industry
standards
System Requirements
Any fiber optic hardware or NIC card
requiring multimode duplex cable with
SC/LC connectors
Package Includes
7-meter Duplex MMF Cable LC/SC
62.5/125 Fiber
1 / 2


Số phần tương tự - N31607M

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tripp Lite. All Rights ...
N31601M TRIPPLITE-N31601M Datasheet
476Kb / 2P
   Duplex Multimode 62.5-125 Fiber Patch Cable
N31602M TRIPPLITE-N31602M Datasheet
476Kb / 2P
   Duplex Multimode 62.5-125 Fiber Patch Cable
N31603M TRIPPLITE-N31603M Datasheet
476Kb / 2P
   Duplex Multimode 62.5-125 Fiber Patch Cable
N31604M TRIPPLITE-N31604M Datasheet
476Kb / 2P
   Duplex Multimode 62.5-125 Fiber Patch Cable
N31605M TRIPPLITE-N31605M Datasheet
475Kb / 2P
   Duplex Multimode 62.5-125 Fiber Patch Cable
More results

Mô tả tương tự - N31607M

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tripp Lite. All Rights ...
N31601M TRIPPLITE-N31601M Datasheet
476Kb / 2P
   Duplex Multimode 62.5-125 Fiber Patch Cable
N310003 TRIPPLITE-N310003 Datasheet
470Kb / 2P
   Duplex Multimode 62.5-125 Fiber Patch Cable
N30808M TRIPPLITE-N30808M Datasheet
472Kb / 2P
   Duplex Multimode 62.5-125 Fiber Patch Cable
N31015M TRIPPLITE-N31015M Datasheet
472Kb / 2P
   Duplex Multimode 62.5-125 Fiber Patch Cable
N31030M TRIPPLITE-N31030M Datasheet
473Kb / 2P
   Duplex Multimode 62.5-125 Fiber Patch Cable
N31201M TRIPPLITE-N31201M Datasheet
480Kb / 2P
   Duplex Multimode 62.5-125 Fiber Patch Cable
N31403M TRIPPLITE-N31403M Datasheet
477Kb / 2P
   Duplex Multimode 62.5-125 Fiber Patch Cable
N31602M TRIPPLITE-N31602M Datasheet
476Kb / 2P
   Duplex Multimode 62.5-125 Fiber Patch Cable
N31011M TRIPPLITE-N31011M Datasheet
471Kb / 2P
   Duplex Multimode 62.5-125 Fiber Patch Cable
N31605M TRIPPLITE-N31605M Datasheet
475Kb / 2P
   Duplex Multimode 62.5-125 Fiber Patch Cable
N308006 TRIPPLITE-N308006 Datasheet
473Kb / 2P
   Duplex Multimode 62.5-125 Fiber Patch Cable
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com