công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IRF3205 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Thinki Semiconductor Co., Ltd.

tên linh kiện IRF3205
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel Trench Process Power MOSFET Transistor
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  THINKISEMI [Thinki Semiconductor Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.thinkisemi.com
Logo THINKISEMI - Thinki Semiconductor Co., Ltd.

IRF3205 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Thinki Semiconductor Co., Ltd.

  IRF3205 Datasheet HTML 1Page - Thinki Semiconductor Co., Ltd. IRF3205 Datasheet HTML 2Page - Thinki Semiconductor Co., Ltd. IRF3205 Datasheet HTML 3Page - Thinki Semiconductor Co., Ltd. IRF3205 Datasheet HTML 4Page - Thinki Semiconductor Co., Ltd. IRF3205 Datasheet HTML 5Page - Thinki Semiconductor Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
General Description
The IRF3205 is N-channel MOS Field Effect Transistor
designed for high current switching applications. Rugged
EAS capability and ultra low RDS(ON) is suitable for PWM,
load switching .
Features
VDS=55V; ID=105A@ VGS=10V;
RDS(ON)<6.0mΩ @ VGS=10V
Ultra Low On-Resistance
High UIS and UIS 100% Test
Application
Hard Switched and High Frequency Circuits
Uninterruptible Power Supply
Table 1.
Absolute Maximum Ratings (TA=25℃)
Symbol
Parameter
Value
Unit
VDS
Drain-Source Voltage (
VGS=0V)
55
V
VGS
Gate-Source Voltage (
VDS=0V)
±25
V
ID (DC)
Drain Current (DC) at Tc=25℃
105
A
ID (DC)
Drain Current (DC) at Tc=100℃
100
A
IDM (pluse)
Drain Current-Continuous@ Current-Pulsed
(Note 1)
420
A
dv/dt
Peak Diode Recovery Voltage
30
V/ns
PD
Maximum Power Dissipation(Tc=25℃)
139
W
Derating Factor
0.926
W/℃
EAS
Single Pulse Avalanche Energy
(Note 2)
625
mJ
TJ,TSTG
Operating Junction and Storage Temperature Range
-55 To 175
Notes 1.Repetitive Rating: Pulse width limited by maximum junction temperature
2.EAS condition:TJ=25℃,VDD=40V,V
B
GB=10V,RG=25Ω
Schematic Diagram
VDS = 55 V
ID = 105 A
RDS(ON) = 5.0 m
TO-220CB Top View
Inverter Application
®
IRF3205
Pb Free Plating Product
IRF3205
Pb
N-Channel Trench Process Power MOSFET Transistor
© 2013 Thinki Semiconductor Co.,Ltd.
http://www.thinkisemi.com/
Page 1/5
Rev.05
G
D
S


Số phần tương tự - IRF3205

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
IRF3205 IRF-IRF3205 Datasheet
92Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=55V, Rds(on)=8.0mohm, Id=110A??
IRF3205 IRF-IRF3205 Datasheet
160Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=55V, Rds(on)=8.0mohm, Id=110A??
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRF3205 KERSEMI-IRF3205 Datasheet
4Mb / 12P
   Advanced Process Technology Ultra Low On-Resistance
logo
Nell Semiconductor Co.,...
IRF3205 NELLSEMI-IRF3205 Datasheet
622Kb / 7P
   N-Channel Power MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
IRF3205 ISC-IRF3205 Datasheet
139Kb / 2P
   isc N-Channel Mosfet Transistor
More results

Mô tả tương tự - IRF3205

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Thinki Semiconductor Co...
DK64N90 THINKISEMI-DK64N90 Datasheet
909Kb / 5P
   N-Channel Trench Process Power MOSFET Transistors
DK48N80 THINKISEMI-DK48N80 Datasheet
437Kb / 2P
   N-Channel Trench Process Power MOSFET Transistors
DK48N88 THINKISEMI-DK48N88 Datasheet
409Kb / 2P
   N-Channel Trench Process Power MOSFET Transistors
DK48N18 THINKISEMI-DK48N18 Datasheet
1Mb / 5P
   70V,158A N-Channel Trench Process Power MOSFET
CS48N88 THINKISEMI-CS48N88 Datasheet
763Kb / 5P
   70V,92A N-Channel Trench Process Power MOSFET
CS48N18 THINKISEMI-CS48N18 Datasheet
789Kb / 5P
   70V,158A N-Channel Trench Process Power MOSFET
CS48N78 THINKISEMI-CS48N78 Datasheet
759Kb / 5P
   70V,80A N-Channel Trench Process Power MOSFET
CS48N80 THINKISEMI-CS48N80 Datasheet
756Kb / 5P
   70V,87A N-Channel Trench Process Power MOSFET
CS64N90 THINKISEMI-CS64N90 Datasheet
905Kb / 5P
   85V,92A N-Channel Trench Process Power MOSFET
CS48N75 THINKISEMI-CS48N75 Datasheet
1Mb / 5P
   70V,68A N-Channel Trench Process Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com