công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ST230S bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - International Rectifier

tên linh kiện ST230S
Giải thích chi tiết về linh kiện  PHASE CONTROL THYRISTORS Stud Version
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IRF [International Rectifier]
Trang chủ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

ST230S bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - International Rectifier

  ST230S Datasheet HTML 1Page - International Rectifier ST230S Datasheet HTML 2Page - International Rectifier ST230S Datasheet HTML 3Page - International Rectifier ST230S Datasheet HTML 4Page - International Rectifier ST230S Datasheet HTML 5Page - International Rectifier ST230S Datasheet HTML 6Page - International Rectifier ST230S Datasheet HTML 7Page - International Rectifier ST230S Datasheet HTML 8Page - International Rectifier ST230S Datasheet HTML 9Page - International Rectifier Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 10 page
background image
ST230S Series
Fig. 8 - Thermal Impedance Z
thJC
Characteristic
Fig. 7 - On-state Voltage Drop Characteristics
Fig. 6 - Maximum Non-Repetitive Surge Current
Fig. 5 - Maximum Non-Repetitive Surge Current
To Order
Next Data Sheet
Index
Previous Datasheet


Số phần tương tự - ST230S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
ST230S VISHAY-ST230S Datasheet
187Kb / 8P
   Phase Control Thyristors (Stud Version), 230 A
Revision: 05-Mar-12
logo
Inchange Semiconductor ...
ST230S ISC-ST230S Datasheet
311Kb / 2P
   Phase Control Thyristors
logo
Vishay Siliconix
ST230S16P0VPBF VISHAY-ST230S16P0VPBF Datasheet
142Kb / 7P
   Phase Control Thyristors (Stud Version), 230 A
Revision: 11-Aug-08
ST230SPBF VISHAY-ST230SPBF Datasheet
142Kb / 7P
   Phase Control Thyristors (Stud Version), 230 A
Revision: 11-Aug-08
More results

Mô tả tương tự - ST230S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
ST110S IRF-ST110S Datasheet
232Kb / 9P
   PHASE CONTROL THYRISTORS Stud Version
111RKI IRF-111RKI Datasheet
283Kb / 7P
   PHASE CONTROL THYRISTORS Stud Version
ST180S IRF-ST180S Datasheet
290Kb / 10P
   PHASE CONTROL THYRISTORS Stud Version
ST280S IRF-ST280S Datasheet
86Kb / 8P
   PHASE CONTROL THYRISTORS Stud Version
ST330S IRF-ST330S Datasheet
223Kb / 8P
   PHASE CONTROL THYRISTORS Stud Version
80RIA IRF-80RIA Datasheet
98Kb / 8P
   PHASE CONTROL THYRISTORS Stud Version
181RKI IRF-181RKI Datasheet
224Kb / 8P
   PHASE CONTROL THYRISTORS Stud Version
logo
Vishay Siliconix
110RKI40PBF VISHAY-110RKI40PBF Datasheet
138Kb / 7P
   Phase Control Thyristors (Stud Version), 110 A
Revision: 11-Aug-08
ST110SPBF VISHAY-ST110SPBF Datasheet
136Kb / 7P
   Phase Control Thyristors (Stud Version), 110 A
Revision: 11-Aug-08
110RKI40PBF VISHAY-110RKI40PBF_09 Datasheet
153Kb / 8P
   Phase Control Thyristors (Stud Version), 110 A
Revision: 04-Nov-09
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com