công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

N304003 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Tripp Lite. All Rights Reserved

tên linh kiện N304003
Giải thích chi tiết về linh kiện  Duplex Multimode 62.5-125 Fiber Patch Cable (SC-ST), 1M (3-ft)
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TRIPPLITE [Tripp Lite. All Rights Reserved]
Trang chủ  http://www.tripplite.com/
Logo TRIPPLITE - Tripp Lite. All Rights Reserved

N304003 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Tripp Lite. All Rights Reserved

  N304003 Datasheet HTML 1Page - Tripp Lite. All Rights Reserved N304003 Datasheet HTML 2Page - Tripp Lite. All Rights Reserved  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Duplex Multimode 62.5/125 Fiber Patch Cable
(SC/ST), 1M (3-ft.)
MODEL NUMBER: N304-003
Description
Tripp Lite's 3-ft. multimode duplex fiber optic SC/ST patch cable is manufactured from 62.5/125 zipcord fiber. The cable has ST to SC connectors, a PVC
jacket and is FDDI and OFNR rated. Duplex multimode fiber is most commonly used in LAN applications.
Features
Manufactured from 62.5/125 duplex (zipcord) fiber
PVC jacket
Length: 3-ft. Connectors: 2 ST to 2 SC connectors
Insertion loss testing performed on every connector (0.2db typical) and provided with cable
Beveled edge on ends of glass makes insertion of plug a breeze
Fiber made from glass (not a polymer)
Color coded shrouds identify transmit and receive
Duplex multimode fiber is most commonly used in LAN applications where links are typically 10 feet or less
Fiber optic distributed data interface (FDDI) rated
OFNR (riser rated)
Specifications
OVERVIEW
Fiber Type
62.5/125 - OM1
Cable Type
Multimode
INPUT
Cable Length (ft.)
3
Highlights
Premium PVC 62.5/125µm
multimode patch cables
Attenuation loss meets or
exceeds the latest industry
standards
System Requirements
Any fiber optic hardware or NIC
card requiring multimode duplex
cable with SC/ST connectors
Package Includes
3-ft. duplex MMF cable ST/SC
62.5/125 fiber
1 / 2


Số phần tương tự - N304003

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tripp Lite. All Rights ...
N304004 TRIPPLITE-N304004 Datasheet
492Kb / 2P
   Duplex Multimode 62.5-125 Fiber Patch Cable (SC-ST), 1.2M (4-ft)
N304006 TRIPPLITE-N304006 Datasheet
493Kb / 2P
   Duplex Multimode 62.5-125 Fiber Patch Cable (SC-ST), 2M (6-ft)
N304008 TRIPPLITE-N304008 Datasheet
493Kb / 2P
   Duplex Multimode 62.5-125 Fiber Patch Cable (SC-ST), 2.4M (8-ft)
More results

Mô tả tương tự - N304003

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tripp Lite. All Rights ...
N304-003 TRIPPLITE-N304-003 Datasheet
164Kb / 2P
   Duplex Multimode 62.5/125 Fiber Patch Cable (SC/ST), 1M (3-ft.)
N306-003 TRIPPLITE-N306-003 Datasheet
164Kb / 2P
   Duplex Multimode 62.5/125 Fiber Patch Cable (SC/SC), 1M (3-ft.)
N306003 TRIPPLITE-N306003 Datasheet
496Kb / 2P
   Duplex Multimode 62.5-125 Fiber Patch Cable (SC-SC), 1M (3-ft)
N302003 TRIPPLITE-N302003 Datasheet
482Kb / 2P
   Duplex Multimode 62.5-125 Fiber Patch Cable (ST-ST), 1M (3-ft)
N302-003 TRIPPLITE-N302-003 Datasheet
160Kb / 3P
   Duplex Multimode 62.5/125 Fiber Patch Cable (ST/ST), 1M (3-ft.)
N316-01M TRIPPLITE-N316-01M Datasheet
156Kb / 2P
   Duplex Multimode 62.5/125 Fiber Patch Cable (LC/SC), 1M (3-ft.)
logo
List of Unclassifed Man...
N316-01M ETC2-N316-01M Datasheet
485Kb / 3P
   Duplex Multimode 62.5/125 Fiber Patch Cable (LC/SC), 1M (3-ft.)
logo
Tripp Lite. All Rights ...
N310-003 TRIPPLITE-N310-003 Datasheet
158Kb / 2P
   Duplex Multimode 62.5/125 Fiber Patch Cable (MTRJ/SC), 1M (3-ft.)
N308-003 TRIPPLITE-N308-003 Datasheet
155Kb / 2P
   Duplex Multimode 62.5/125 Fiber Patch Cable (MTRJ/ST), 1M (3-ft.)
N31801M TRIPPLITE-N31801M Datasheet
476Kb / 2P
   Duplex Multimode 62.5-125 Fiber Patch Cable (LC-ST), 1M (3-ft.)
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com