công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

N30405M bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Tripp Lite. All Rights Reserved

tên linh kiện N30405M
Giải thích chi tiết về linh kiện  Duplex Multimode 62.5-125 Fiber Patch Cable (SC-ST), 5M (16-ft)
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TRIPPLITE [Tripp Lite. All Rights Reserved]
Trang chủ  http://www.tripplite.com/
Logo TRIPPLITE - Tripp Lite. All Rights Reserved

N30405M bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Tripp Lite. All Rights Reserved

  N30405M Datasheet HTML 1Page - Tripp Lite. All Rights Reserved N30405M Datasheet HTML 2Page - Tripp Lite. All Rights Reserved  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Cable Length (m)
5
PHYSICAL
Color
Orange
COMMUNICATIONS
Network Speed
1Gbps
CONNECTIONS
Connector A
SC
Connector B
ST
Number of Connectors
4
WARRANTY
Product Warranty Period (Worldwide)
Lifetime limited warranty
© 2015 Tripp Lite. All rights reserved. All trademarks are the sole property of their respective owners. Tripp Lite has a policy of continuous improvement.
Specifications are subject to change without notice. Photos may differ slightly from final products.
2 / 2


Số phần tương tự - N30405M

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tripp Lite. All Rights ...
N304003 TRIPPLITE-N304003 Datasheet
492Kb / 2P
   Duplex Multimode 62.5-125 Fiber Patch Cable (SC-ST), 1M (3-ft)
N304004 TRIPPLITE-N304004 Datasheet
492Kb / 2P
   Duplex Multimode 62.5-125 Fiber Patch Cable (SC-ST), 1.2M (4-ft)
N304006 TRIPPLITE-N304006 Datasheet
493Kb / 2P
   Duplex Multimode 62.5-125 Fiber Patch Cable (SC-ST), 2M (6-ft)
N304008 TRIPPLITE-N304008 Datasheet
493Kb / 2P
   Duplex Multimode 62.5-125 Fiber Patch Cable (SC-ST), 2.4M (8-ft)
N304025 TRIPPLITE-N304025 Datasheet
493Kb / 2P
   Duplex Multimode 62.5-125 Fiber Patch Cable (SC-ST), 8M (25-ft)
More results

Mô tả tương tự - N30405M

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tripp Lite. All Rights ...
N304-05M TRIPPLITE-N304-05M Datasheet
164Kb / 2P
   Duplex Multimode 62.5/125 Fiber Patch Cable (SC/ST), 5M (16-ft.)
N30605M TRIPPLITE-N30605M Datasheet
496Kb / 2P
   Duplex Multimode 62.5-125 Fiber Patch Cable (SC-SC), 5M (16-ft)
N306-05M TRIPPLITE-N306-05M Datasheet
164Kb / 2P
   Duplex Multimode 62.5/125 Fiber Patch Cable (SC/SC), 5M (16-ft.)
N302-05M TRIPPLITE-N302-05M Datasheet
159Kb / 2P
   Duplex Multimode 62.5/125 Fiber Patch Cable (ST/ST), 5M (16-ft.)
N30205M TRIPPLITE-N30205M Datasheet
482Kb / 2P
   Duplex Multimode 62.5-125 Fiber Patch Cable (ST-ST), 5M (16-ft)
N31005M TRIPPLITE-N31005M Datasheet
482Kb / 2P
   Duplex Multimode 62.5-125 Fiber Patch Cable (MTRJ-SC), 5M (16-ft)
N310-05M TRIPPLITE-N310-05M Datasheet
158Kb / 2P
   Duplex Multimode 62.5/125 Fiber Patch Cable (MTRJ/SC), 5M (16-ft.)
N316-05M TRIPPLITE-N316-05M Datasheet
156Kb / 2P
   Duplex Multimode 62.5/125 Fiber Patch Cable (LC/SC), 5M (16-ft.)
N318-05M TRIPPLITE-N318-05M Datasheet
167Kb / 2P
   Duplex Multimode 62.5/125 Fiber Patch Cable (LC/ST), 5M (16-ft.)
N308-05M TRIPPLITE-N308-05M Datasheet
157Kb / 2P
   Duplex Multimode 62.5/125 Fiber Patch Cable (MTRJ/ST), 5M (16-ft.)
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com