công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

N30208M bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Tripp Lite. All Rights Reserved

tên linh kiện N30208M
Giải thích chi tiết về linh kiện  Duplex Multimode 62.5-125 Fiber Patch Cable (ST-ST), 8M (26-ft)
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TRIPPLITE [Tripp Lite. All Rights Reserved]
Trang chủ  http://www.tripplite.com/
Logo TRIPPLITE - Tripp Lite. All Rights Reserved

N30208M bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Tripp Lite. All Rights Reserved

  N30208M Datasheet HTML 1Page - Tripp Lite. All Rights Reserved N30208M Datasheet HTML 2Page - Tripp Lite. All Rights Reserved  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Cable Length (m)
8
PHYSICAL
Color
Orange
COMMUNICATIONS
Network Speed
1Gbps
CONNECTIONS
Connector A
ST
Connector B
ST
Number of Connectors
4
WARRANTY
Product Warranty Period (Worldwide)
Lifetime limited warranty
© 2015 Tripp Lite. All rights reserved. All trademarks are the sole property of their respective owners. Tripp Lite has a policy of continuous improvement.
Specifications are subject to change without notice. Photos may differ slightly from final products.
2 / 2


Số phần tương tự - N30208M

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tripp Lite. All Rights ...
N302003 TRIPPLITE-N302003 Datasheet
482Kb / 2P
   Duplex Multimode 62.5-125 Fiber Patch Cable (ST-ST), 1M (3-ft)
N302006 TRIPPLITE-N302006 Datasheet
483Kb / 2P
   Duplex Multimode 62.5-125 Fiber Patch Cable (ST-ST), 2M (6-ft)
N302010 TRIPPLITE-N302010 Datasheet
482Kb / 2P
   Duplex Multimode 62.5-125 Fiber Patch Cable (ST-ST), 3M (10-ft)
N30205M TRIPPLITE-N30205M Datasheet
482Kb / 2P
   Duplex Multimode 62.5-125 Fiber Patch Cable (ST-ST), 5M (16-ft)
N30206M TRIPPLITE-N30206M Datasheet
482Kb / 2P
   Duplex Multimode 62.5-125 Fiber Patch Cable (ST-ST), 6M (20-ft)
More results

Mô tả tương tự - N30208M

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tripp Lite. All Rights ...
N302-08M TRIPPLITE-N302-08M Datasheet
159Kb / 2P
   Duplex Multimode 62.5/125 Fiber Patch Cable (ST/ST), 8M (26-ft.)
N318-08M TRIPPLITE-N318-08M Datasheet
166Kb / 2P
   Duplex Multimode 62.5/125 Fiber Patch Cable (LC/ST), 8M (26-ft.)
N31808M TRIPPLITE-N31808M Datasheet
475Kb / 2P
   Duplex Multimode 62.5-125 Fiber Patch Cable (LC-ST), 8M (26-ft.)
N308-08M TRIPPLITE-N308-08M Datasheet
155Kb / 2P
   Duplex Multimode 62.5/125 Fiber Patch Cable (MTRJ/ST), 8M (26-ft.)
N304025 TRIPPLITE-N304025 Datasheet
493Kb / 2P
   Duplex Multimode 62.5-125 Fiber Patch Cable (SC-ST), 8M (25-ft)
N304-025 TRIPPLITE-N304-025 Datasheet
164Kb / 2P
   Duplex Multimode 62.5/125 Fiber Patch Cable (SC/ST), 8M (25-ft.)
N30206M TRIPPLITE-N30206M Datasheet
482Kb / 2P
   Duplex Multimode 62.5-125 Fiber Patch Cable (ST-ST), 6M (20-ft)
N302010 TRIPPLITE-N302010 Datasheet
482Kb / 2P
   Duplex Multimode 62.5-125 Fiber Patch Cable (ST-ST), 3M (10-ft)
N30218M TRIPPLITE-N30218M Datasheet
483Kb / 2P
   Duplex Multimode 62.5-125 Fiber Patch Cable (ST-ST), 18M (60-ft)
N30223M TRIPPLITE-N30223M Datasheet
482Kb / 2P
   Duplex Multimode 62.5-125 Fiber Patch Cable (ST-ST), 23M (75-ft)
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com