công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

U02610M bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Tripp Lite. All Rights Reserved

tên linh kiện U02610M
Giải thích chi tiết về linh kiện  USB 2.0 Hi-Speed Active Extension Repeater Cable (A M-F), 10M (33-ft)
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TRIPPLITE [Tripp Lite. All Rights Reserved]
Trang chủ  http://www.tripplite.com/
Logo TRIPPLITE - Tripp Lite. All Rights Reserved

U02610M bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Tripp Lite. All Rights Reserved

  U02610M Datasheet HTML 1Page - Tripp Lite. All Rights Reserved U02610M Datasheet HTML 2Page - Tripp Lite. All Rights Reserved  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
OUTPUT
USB Charging
No
INPUT
Cable Length (ft.)
33
Cable Length (m)
10
PHYSICAL
Color
Gray
CONNECTIONS
Connector A
USB A (MALE)
Connector B
USB A (FEMALE)
SPECIAL FEATURES
Chromebook Compatible
Yes
CERTIFICATIONS
Certifications
RoHS Compliant
WARRANTY
Product Warranty Period (Worldwide)
1-year limited warranty
© 2015 Tripp Lite. All rights reserved. All trademarks are the sole property of their respective owners. Tripp Lite has a policy of continuous improvement.
Specifications are subject to change without notice. Photos may differ slightly from final products.
2 / 2


Số phần tương tự - U02610M

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tripp Lite. All Rights ...
U026-016 TRIPPLITE-U026-016 Datasheet
556Kb / 3P
   USB 2.0 Hi-Speed Active Extension Cable (A M/F) 16-ft.
U026-025 TRIPPLITE-U026-025 Datasheet
168Kb / 3P
   USB 2.0 Active Extension Cable (USB-A M/F), 25 ft. (7.6 m)
U026-10M TRIPPLITE-U026-10M Datasheet
174Kb / 2P
   USB 2.0 Active Extension Repeater Cable (A M/F), 10M (33-ft.)
U026-15M TRIPPLITE-U026-15M Datasheet
169Kb / 3P
   USB 2.0 Active Extension Repeater Cable (USB-A M/F), 15 m (49 ft.)
U026-20M TRIPPLITE-U026-20M Datasheet
170Kb / 3P
   USB 2.0 Active Extension Repeater Cable (A-A M/F), 20M (65-ft.)
More results

Mô tả tương tự - U02610M

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tripp Lite. All Rights ...
U026-10M TRIPPLITE-U026-10M Datasheet
174Kb / 2P
   USB 2.0 Active Extension Repeater Cable (A M/F), 10M (33-ft.)
U330-10M TRIPPLITE-U330-10M Datasheet
167Kb / 2P
   USB 3.0 SuperSpeed Active Extension Repeater Cable (A M/F), 10M (33-ft.)
U33010M TRIPPLITE-U33010M Datasheet
496Kb / 2P
   USB 3.0 SuperSpeed Active Extension Repeater Cable (A M-F), 10M (33-ft)
U02620M TRIPPLITE-U02620M Datasheet
505Kb / 2P
   USB 2.0 Hi-Speed Active Extension Repeater Cable (A-A M-F), 20M (65-ft)
U026016 TRIPPLITE-U026016 Datasheet
553Kb / 2P
   USB 2.0 Hi-Speed Active Extension Cable (A M-F), 16-ft
U026-016 TRIPPLITE-U026-016 Datasheet
556Kb / 3P
   USB 2.0 Hi-Speed Active Extension Cable (A M/F) 16-ft.
U026-15M TRIPPLITE-U026-15M Datasheet
169Kb / 3P
   USB 2.0 Active Extension Repeater Cable (USB-A M/F), 15 m (49 ft.)
U024-010 TRIPPLITE-U024-010 Datasheet
490Kb / 3P
   USB 2.0 Hi-Speed Extension Cable (A M/F) 10-ft.
U024-006 TRIPPLITE-U024-006 Datasheet
490Kb / 3P
   USB 2.0 Hi-Speed Extension Cable (A M/F) 6-ft.
U024006 TRIPPLITE-U024006 Datasheet
486Kb / 2P
   USB 2.0 Hi-Speed Extension Cable (A M-F), 6-ft
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com