công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IRLZ44NS bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - International Rectifier

tên linh kiện IRLZ44NS
Giải thích chi tiết về linh kiện  Power MOSFET(Vdss=55V, Rds(on)=0.022ohm, Id=47A)
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IRF [International Rectifier]
Trang chủ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRLZ44NS bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - International Rectifier

Back Button IRLZ44NS Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRLZ44NS Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRLZ44NS Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRLZ44NS Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRLZ44NS Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRLZ44NS Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRLZ44NS Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRLZ44NS Datasheet HTML 9Page - International Rectifier IRLZ44NS Datasheet HTML 10Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 10 page
background image
IRLZ44NS/L
Fig 12a. Unclamped Inductive Test Circuit
Fig 12b. Unclamped Inductive Waveforms
VDS
L
D.U.T.
VDD
IAS
tp
0.01
RG
+
-
tp
VDS
IAS
VDD
V(BR)DSS
5.0 V
QG
QGS
QGD
VG
Charge
Fig 13a. Basic Gate Charge Waveform
D.U.T.
VDS
ID
IG
3mA
VGS
.3
µF
50K
.2
µF
12V
Current Regulator
Same Type as D.U.T.
Current Sampling Resistors
+
-
Fig 12c. Maximum Avalanche Energy
Vs. Drain Current
Fig 13b. Gate Charge Test Circuit
5.0 V
0
100
200
300
400
500
25
50
75
100
125
150
175
J
A
Sta rtin g T , J u nc tion T em perature (°C )
I
T O P
10 A
1 7A
B O TT O M
25 A
V
= 25 V
D
DD


Số phần tương tự - IRLZ44NS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
IRLZ44NS IRF-IRLZ44NS Datasheet
189Kb / 11P
   Logic-Level Gate Drive
IRLZ44NS/L IRF-IRLZ44NS/L Datasheet
189Kb / 11P
   Logic-Level Gate Drive
IRLZ44NSLPBF IRF-IRLZ44NSLPBF Datasheet
345Kb / 11P
   Logic-Level Gate Drive
IRLZ44NSPBF IRF-IRLZ44NSPBF Datasheet
336Kb / 10P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRLZ44NSPBF IRF-IRLZ44NSPBF Datasheet
345Kb / 11P
   Advnaced Process Technology
More results

Mô tả tương tự - IRLZ44NS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
IRLZ44N IRF-IRLZ44N Datasheet
369Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=55V, Rds(on)=0.022ohm, Id=47A)
IRF5Y3205CM IRF-IRF5Y3205CM Datasheet
103Kb / 7P
   POWER MOSFET N-CHANNEL(Vdss=55V, Rds(on)=0.022ohm, Id=18A*)
IRFPS43N50K IRF-IRFPS43N50K Datasheet
99Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=500V, Rds(on)typ.=0.078ohm, Id=47A)
IRFZ24N IRF-IRFZ24N Datasheet
123Kb / 8P
   Power MOSFET (Vdss=55V, Rds(on)=0.07ohm, Id=17A)
IRFBA1405P IRF-IRFBA1405P Datasheet
238Kb / 9P
   Power MOSFET(Vdss=55V, Rds(on)=5.0mohm, Id=174A??
IRF3205S IRF-IRF3205S Datasheet
160Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=55V, Rds(on)=8.0mohm, Id=110A??
IRFR2605 IRF-IRFR2605 Datasheet
345Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=55V, Rds(on)=0.075ohm, Id=19A)
IRFP054N IRF-IRFP054N Datasheet
109Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=55V, Rds(on)=0.012ohm, Id=81A??
IRFRU5505 IRF-IRFRU5505 Datasheet
108Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=-55V, Rds(on)=0.11ohm, Id=-18A)
IRFI3205 IRF-IRFI3205 Datasheet
107Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=55V, Rds(on)=0.008ohm, Id=64A)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com