công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SK1056 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện 2SK1056
Giải thích chi tiết về linh kiện  Silicon N Channel MOS FET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

2SK1056 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Renesas Technology Corp

  2SK1056_15 Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp 2SK1056_15 Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp 2SK1056_15 Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp 2SK1056_15 Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp 2SK1056_15 Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp 2SK1056_15 Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp 2SK1056_15 Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp 2SK1056_15 Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
2SK1056, 2SK1057, 2SK1058
Rev.2.00 Sep 07, 2005 page 4 of 5
Input Capacitance vs. Gate
Source Voltage
1000
500
200
100
0–2
–4
–10
Gate to Source Voltage VGS (V)
–6
–8
VDS = 10 V
f = 1 MHz
Forward Transfer Admittance
vs. Frequency
3.0
1.0
0.3
0.1
0.03
0.01
0.003
10 k
30 k 100 k
300 k 1 M
10 M
Frequency f (Hz)
3 M
TC = 25°C
VDS = 10 V
ID = 2 A
Switching Time vs. Drain Current
500
200
100
50
20
10
5
0.1
0.2
0.5
1.0
2
10
Drain Current ID (A)
5
ton
toff
Output
RL= 2 Ω
20 V
50
Input
PW = 50
µs
duty ratio
= 1 %
Switching Time Test Circuit
90 %
10 %
90 %
10 %
Output
Input
t on
t off
Waveforms


Số phần tương tự - 2SK1056_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
2SK1056-E RENESAS-2SK1056-E Datasheet
72Kb / 6P
   Silicon N Channel MOS FET
More results

Mô tả tương tự - 2SK1056_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
HAT2088R RENESAS-HAT2088R_15 Datasheet
110Kb / 9P
   Silicon N Channel MOS FET Silicon N Channel MOS FET
H5N2802PF RENESAS-H5N2802PF_15 Datasheet
123Kb / 9P
   Silicon N Channel MOS FET Silicon N Channel MOS FET
HAT2093R RENESAS-HAT2093R_15 Datasheet
79Kb / 6P
   Silicon N Channel Power MOS FET Silicon N Channel Power MOS FET
logo
Hitachi Semiconductor
2SK1157 HITACHI-2SK1157 Datasheet
49Kb / 9P
   Silicon N-Channel MOS FET
2SK1301 HITACHI-2SK1301 Datasheet
48Kb / 9P
   Silicon N-Channel MOS FET
2SK1328 HITACHI-2SK1328 Datasheet
33Kb / 6P
   Silicon N-Channel MOS FET
2SK1526 HITACHI-2SK1526 Datasheet
50Kb / 9P
   Silicon N-Channel MOS FET
2SK619 HITACHI-2SK619 Datasheet
35Kb / 1P
   SILICON N-CHANNEL MOS FET
2SK1093 HITACHI-2SK1093 Datasheet
20Kb / 3P
   Silicon N-Channel MOS FET
logo
Panasonic Semiconductor
2SK1228 PANASONIC-2SK1228 Datasheet
35Kb / 2P
   Silicon N-Channel MOS FET
2SK615 PANASONIC-2SK615 Datasheet
35Kb / 2P
   Silicon N-Channel MOS FET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com