công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SC1213A(K) bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện 2SC1213A(K)
Giải thích chi tiết về linh kiện  Silicon NPN Epitaxial
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

2SC1213A(K) bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Renesas Technology Corp

  2SC1213A(K)_15 Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp 2SC1213A(K)_15 Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp 2SC1213A(K)_15 Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp 2SC1213A(K)_15 Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp 2SC1213A(K)_15 Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp 2SC1213A(K)_15 Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp 2SC1213A(K)_15 Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 7 page
background image
R07DS0432EJ0300 Rev.3.00
Page 1 of 6
Jun 07, 2011
Preliminary Datasheet
2SC1213A(K)
Silicon NPN Epitaxial
Application
• Low frequency amplifier
• Medium speed switching
Outline
1. Emitter
2. Collector
3. Base
RENESAS Package code: PRSS0003DA-A
(Package name: TO-92 (1))
3
2
1
Absolute Maximum Ratings
(Ta = 25°C)
Item
Symbol
Ratings
Unit
Collector to base voltage
VCBO
50
V
Collector to emitter voltage
VCEO
50
V
Emitter to base voltage
VEBO
4
V
Collector current
IC
500
mA
Collector power dissipation
PC
400
mW
Junction temperature
Tj
150
°C
Storage temperature
Tstg
–55 to +150
°C
R07DS0432EJ0300
(Previous: REJ03G0685-0200)
Rev.3.00
Jun 07, 2011


Số phần tương tự - 2SC1213A(K)_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Hitachi Semiconductor
2SC1213A HITACHI-2SC1213A Datasheet
23Kb / 5P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC1213A HITACHI-2SC1213A Datasheet
43Kb / 8P
   Silicon NPN Epitaxial
logo
Micro Electronics
2SC1213A MICRO-ELECTRONICS-2SC1213A Datasheet
67Kb / 1P
   SILICON TRANSISTOR
logo
TRANSYS Electronics Lim...
2SC1213A TEL-2SC1213A Datasheet
66Kb / 1P
   Plastic-Encapsulated Transistors
logo
Renesas Technology Corp
2SC1213A RENESAS-2SC1213A Datasheet
154Kb / 5P
   Silicon NPN Epitaxial
More results

Mô tả tương tự - 2SC1213A(K)_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Hitachi Semiconductor
2SD1421 HITACHI-2SD1421 Datasheet
30Kb / 6P
   Silicon NPN Epitaxial
2SD2019 HITACHI-2SD2019 Datasheet
32Kb / 6P
   Silicon NPN Epitaxial
2SD2122 HITACHI-2SD2122 Datasheet
34Kb / 7P
   Silicon NPN Epitaxial
2SD2263 HITACHI-2SD2263 Datasheet
33Kb / 7P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC1213 HITACHI-2SC1213 Datasheet
23Kb / 5P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC2732 HITACHI-2SC2732 Datasheet
36Kb / 7P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC2734 HITACHI-2SC2734 Datasheet
49Kb / 10P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC2736 HITACHI-2SC2736 Datasheet
55Kb / 11P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC3553 HITACHI-2SC3553 Datasheet
23Kb / 5P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC4262 HITACHI-2SC4262 Datasheet
24Kb / 5P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC4264 HITACHI-2SC4264 Datasheet
24Kb / 5P
   Silicon NPN Epitaxial
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com