công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BTB24-800CW bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.

tên linh kiện BTB24-800CW
Giải thích chi tiết về linh kiện  Snuberrless and Standard 25 A Triacs
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KERSEMI [Kersemi Electronic Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.kersemi.com
Logo KERSEMI - Kersemi Electronic Co., Ltd.

BTB24-800CW bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.

Back Button BTB24-800CW Datasheet HTML 2Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. BTB24-800CW Datasheet HTML 3Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. BTB24-800CW Datasheet HTML 4Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. BTB24-800CW Datasheet HTML 5Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. BTB24-800CW Datasheet HTML 6Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. BTB24-800CW Datasheet HTML 7Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. BTB24-800CW Datasheet HTML 8Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. BTB24-800CW Datasheet HTML 9Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. BTB24-800CW Datasheet HTML 10Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 11 page
background image
2
Ordering information scheme
Figure 12.
BTA and BTB series
Figure 13.
T25 series
Table 6.
Product Selector
Part Numbers
Voltage (xxx)
Sensitivity
Type
Package
600 V
800 V
BTA24-xxxBRG
X
X
50 mA
Standard
TO-220AB
BTA/BTB(1)24-xxxBWRG
1.
BTB: non insulated TO-220AB package
X
X
50 mA
Snubberless
TO-220AB
BTA/BTB(1)24-xxxCWRG
X
X
35 mA
Snubberless
TO-220AB
BTA25-xxxBRG
X
X
50 mA
Standard
RD91
BTA25-xxxBWRG
X
X
50 mA
Snubberless
RD91
BTA25-xxxCWRG
X
X
35 mA
Snubberless
RD91
BTA26-xxxBRG
X
X
50 mA
Standard
TOP3 Ins.
BTA26-xxxBWRG
X
X
50 mA
Snubberless
TOP3 Ins.
BTA26-xxxCWRG
X
X
35 mA
Snubberless
TOP3 Ins.
T2535-xxxG
X
X
35 mA
Snubberless
D2PAK
BT A 24 - 600 BW RG
Triac series
Insulation
Current
Voltage
Sensitivity and type
Packing mode
A = insulated
B = non insulated
24 = 25A in TO-220AB
25 = 25A in RD91
26 = 25A in TOP3
600 = 600V
800 = 800V
B = 50mA Standard
BW = 50mA Snubberless
CW = 35mA
RG = Tube
Snubberless
T 25 35 - 600 G (-TR)
Triac series
Sensitivity
Voltage
Package
Packing mode
Current
25 = 25A
35 = 35mA
600 = 600V
800 = 800V
G = D PAK
Blanck = Tube
-TR = Tape & Reel
2
BTA24, BTB24, BTA25, BTA26
and T25 series
2014-6-16
www.kersemi.com
6


Số phần tương tự - BTB24-800CW

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
BTB24-800CW STMICROELECTRONICS-BTB24-800CW Datasheet
137Kb / 12P
   25A TRIACS
BTB24-800CWRG STMICROELECTRONICS-BTB24-800CWRG Datasheet
133Kb / 12P
   25 A standard and Snubberless triacs
BTB24-800CWRG STMICROELECTRONICS-BTB24-800CWRG Datasheet
135Kb / 12P
   25 A standard and Snubberless triacs
BTB24-800CWRG STMICROELECTRONICS-BTB24-800CWRG Datasheet
135Kb / 12P
   25 A standard and Snubberless triacs
More results

Mô tả tương tự - BTB24-800CW

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Kersemi Electronic Co.,...
BTA25-700B KERSEMI-BTA25-700B Datasheet
2Mb / 11P
   Snuberrless and Standard 25 A Triacs
BTA25-600BW KERSEMI-BTA25-600BW Datasheet
2Mb / 11P
   Snuberrless and Standard 25 A Triacs
BTA26-800CW KERSEMI-BTA26-800CW Datasheet
2Mb / 11P
   Snuberrless and Standard 25 A Triacs
BTA26-600B KERSEMI-BTA26-600B Datasheet
2Mb / 11P
   Snuberrless and Standard 25 A Triacs
BTA24-800B KERSEMI-BTA24-800B Datasheet
2Mb / 11P
   Snuberrless and Standard 25 A Triacs
BTA26-800B KERSEMI-BTA26-800B Datasheet
2Mb / 11P
   Snuberrless and Standard 25 A Triacs
BTA24-600CW KERSEMI-BTA24-600CW Datasheet
2Mb / 11P
   Snuberrless and Standard 25 A Triacs
BTA25-800B KERSEMI-BTA25-800B Datasheet
2Mb / 11P
   Snuberrless and Standard 25 A Triacs
BTA26-800BW KERSEMI-BTA26-800BW Datasheet
2Mb / 11P
   Snuberrless and Standard 25 A Triacs
BTA26-700B KERSEMI-BTA26-700B Datasheet
2Mb / 11P
   Snuberrless and Standard 25 A Triacs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com