công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SM3150B bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

tên linh kiện SM3150B
Giải thích chi tiết về linh kiện  3.0 A Schottky Barrier Rectifiers
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SECOS [SeCoS Halbleitertechnologie GmbH]
Trang chủ  http://www.secosgmbh.com
Logo SECOS - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

SM3150B bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

  SM3150B_15 Datasheet HTML 1Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH SM3150B_15 Datasheet HTML 2Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Elektronische Bauelemente
SM3150B
Voltage 150 V
3.0 A Schottky Barrier Rectifiers
02-May-2012 Rev. D
Page 2 of 2
http://www.SeCoSGmbH.com/
Any changes of specification will not be informed individually.
RATINGS AND CHARACTERISTIC CURVES


Số phần tương tự - SM3150B_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AiT Semiconductor Inc.
SM3150BF AITSEMI-SM3150BF Datasheet
451Kb / 5P
   SCHOTTKY DIODE REVERSE VOLTAGE 20V TO 200V FORWARD CURRENT 3.0A
REV1.1
More results

Mô tả tương tự - SM3150B_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SM3200A SECOS-SM3200A Datasheet
216Kb / 2P
   3.0 A Schottky Barrier Rectifiers
SM3200B SECOS-SM3200B Datasheet
183Kb / 2P
   3.0 A Schottky Barrier Rectifiers
SM3150B SECOS-SM3150B Datasheet
679Kb / 2P
   3.0 A Schottky Barrier Rectifiers
SM3200A SECOS-SM3200A_15 Datasheet
215Kb / 2P
   3.0 A Schottky Barrier Rectifiers
SM3150A SECOS-SM3150A Datasheet
192Kb / 2P
   Voltage 150 V 3.0 A Schottky Barrier Rectifiers
SM3200B SECOS-SM3200B_11 Datasheet
102Kb / 2P
   3.0 Amp Schottky Barrier Rectifiers
logo
Formosa MS
SR320P FORMOSA-SR320P Datasheet
62Kb / 2P
   3.0 AMP SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Taiwan Semiconductor Co...
SR302 TSC-SR302 Datasheet
66Kb / 2P
   3.0 AMPS. Schottky Barrier Rectifiers
SR302 TSC-SR302_1 Datasheet
164Kb / 2P
   3.0 AMPS. Schottky Barrier Rectifiers
SR302 TSC-SR302_09 Datasheet
210Kb / 2P
   3.0 AMPS. Schottky Barrier Rectifiers
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com