công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SM1150A bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

tên linh kiện SM1150A
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.0 Amp Schottky Barrier Rectifiers
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SECOS [SeCoS Halbleitertechnologie GmbH]
Trang chủ  http://www.secosgmbh.com
Logo SECOS - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

SM1150A bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

  SM1150A_15 Datasheet HTML 1Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH SM1150A_15 Datasheet HTML 2Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Elektronische Bauelemente
SM1150A
Voltage 150V
1.0 Amp Schottky Barrier Rectifiers
30-Mar-2011 Rev. B
Page 2 of 2
http://www.SeCoSGmbH.com/
Any changes of specification will not be informed individually.
RATINGS AND CHARACTERISTIC CURVES


Số phần tương tự - SM1150A_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SM1150AF SECOS-SM1150AF Datasheet
236Kb / 2P
   20V ~200V 1.0 Amp Surfacemount Schottky Barrier Rectifiers
More results

Mô tả tương tự - SM1150A_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Taiwan Semiconductor Co...
SDBS12 TSC-SDBS12 Datasheet
101Kb / 2P
   1.0 AMP. Schottky Barrier Rectifiers
SR102 TSC-SR102_10 Datasheet
527Kb / 2P
   1.0 AMP. Schottky Barrier Rectifiers
logo
List of Unclassifed Man...
SR160S ETC1-SR160S Datasheet
53Kb / 2P
   1.0 AMP SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Taiwan Semiconductor Co...
1N5817 TSC-1N5817_1 Datasheet
61Kb / 2P
   1.0 AMP. Schottky Barrier Rectifiers
logo
DIYI Electronic Technol...
1S2 DYELEC-1S2 Datasheet
792Kb / 2P
   1.0 AMP. Schottky Barrier Rectifiers
logo
Nanjing International G...
SR1100-1A-DO-41 DGNJDZ-SR1100-1A-DO-41 Datasheet
318Kb / 2P
   1.0 AMP SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
DIYI Electronic Technol...
SB120U DYELEC-SB120U Datasheet
710Kb / 2P
   1.0 AMP. Schottky Barrier Rectifiers
logo
Nanjing International G...
1N5817-1A-DO-41 DGNJDZ-1N5817-1A-DO-41 Datasheet
206Kb / 2P
   1.0 AMP SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SR220-2A-DO-41 DGNJDZ-SR220-2A-DO-41 Datasheet
212Kb / 2P
   1.0 AMP SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SR250-2A-DO-41 DGNJDZ-SR250-2A-DO-41 Datasheet
212Kb / 2P
   1.0 AMP SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SR1150.1A-DO-41 DGNJDZ-SR1150.1A-DO-41 Datasheet
318Kb / 2P
   1.0 AMP SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com