công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CAL45TB2R7K bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc

tên linh kiện CAL45TB2R7K
Giải thích chi tiết về linh kiện  Axial Leaded Inductors
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TAIYO-YUDEN [Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc]
Trang chủ  http://www.t-yuden.com/
Logo TAIYO-YUDEN - Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc

CAL45TB2R7K bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc

  CAL45TB2R7K Datasheet HTML 1Page - Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Spec Sheet
http://www.ty-top.com
The data is reference only. Electrical characteristics vary depending on environment or measurement condition.
TAIYO YUDEN reserves the right to make change to the Date at any time without notice.
Before making final selection, please check product specification.
INDUCTORS
Axial Leaded Inductors
CAL45TB2R7K
Features
Item Summary
2.7μH(±10%), Leaded
Lifecycle Stage
Mass Production
Standard packaging quantity (minimum)
Taping 2000pcs
Products characteristics table
External Dimensions (mm) LxD
8(max)×4.4(max)mm
Inductance
2.7μH(±10%)
Inductance Measuring Frequency
7.96MHz
Rated Current
3500mA
DC Resistance (max)
0.058Ω
Temperature Range
-25 to +105 ℃
RoHS Compliance
Yes
Halogen Free
Yes
Soldering Method
Wave
External Dimensions
L
8mm max
D
4.4mm max
2015.04.29
1 / 1


Số phần tương tự - CAL45TB2R7K

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Taiyo Yuden (U.S.A.), I...
CAL45TB2R2K TAIYO-YUDEN-CAL45TB2R2K Datasheet
138Kb / 1P
   Axial Leaded Inductors
More results

Mô tả tương tự - CAL45TB2R7K

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Taiyo Yuden (U.S.A.), I...
CAL45TB6R8K TAIYO-YUDEN-CAL45TB6R8K Datasheet
138Kb / 1P
   Axial Leaded Inductors
CAL45TB102K TAIYO-YUDEN-CAL45TB102K Datasheet
138Kb / 1P
   Axial Leaded Inductors
CAL45TB150K TAIYO-YUDEN-CAL45TB150K Datasheet
138Kb / 1P
   Axial Leaded Inductors
CAL45TB270K TAIYO-YUDEN-CAL45TB270K Datasheet
138Kb / 1P
   Axial Leaded Inductors
CAL45TB822K TAIYO-YUDEN-CAL45TB822K Datasheet
138Kb / 1P
   Axial Leaded Inductors
CAL45VB1R2K TAIYO-YUDEN-CAL45VB1R2K Datasheet
138Kb / 1P
   Axial Leaded Inductors
CAL45VB2R2K TAIYO-YUDEN-CAL45VB2R2K Datasheet
138Kb / 1P
   Axial Leaded Inductors
CAL45VB2R7K TAIYO-YUDEN-CAL45VB2R7K Datasheet
138Kb / 1P
   Axial Leaded Inductors
CAL45VB4R7K TAIYO-YUDEN-CAL45VB4R7K Datasheet
138Kb / 1P
   Axial Leaded Inductors
CAL45VB8R2K TAIYO-YUDEN-CAL45VB8R2K Datasheet
138Kb / 1P
   Axial Leaded Inductors
CAL45VB150K TAIYO-YUDEN-CAL45VB150K Datasheet
138Kb / 1P
   Axial Leaded Inductors
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com