công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SM140HT bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

tên linh kiện SM140HT
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.0 Amp Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SECOS [SeCoS Halbleitertechnologie GmbH]
Trang chủ  http://www.secosgmbh.com
Logo SECOS - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

SM140HT bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

  SM140HT_15 Datasheet HTML 1Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH SM140HT_15 Datasheet HTML 2Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH SM140HT_15 Datasheet HTML 3Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
Elektronische Bauelemente
SM140HT~SM1150HT
Voltage 40V ~ 150V
1.0 Amp Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
11-Dec-2014 Rev. C
Page 2 of 3
http://www.SeCoSGmbH.com/
Any changes of specification will not be informed individually.
MAXIMUM RATINGS AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS(TA=25°C unless otherwise specified)
Part Number
Parameter
Symbol
SM140HT
SM160HT
SM1100HT
SM1150HT
Unit
Maximum Repetitive Peak Reverse
Voltage
VRRM
40
60
100
150
V
Maximum RMS Voltage
VRMS
28
42
70
105
V
Continuous reverse voltage
VR
40
60
100
150
V
Maximum Average Forward Rectified
Current, See Fig.1
IO
1
A
Peak Forward Surge Current, 8.3 ms
single half sine-wave superimposed on
rated load
IFSM
30
A
Maximum Instantaneous Forward Voltage
@ IF=1A
VF
0.5
0.7
0.85
0.9
V
TJ=25°C
0.5
Maximum Reverse
Current
TJ=100°C
IR
10
mA
Typical Junction Capacitance
1
CJ
120
pF
Typical Thermal Resistance
RθJC
30
°C / W
Operating Temperature
TJ
-55~125
-55~150
°C
Storage Temperature
TSTG
-65~175
°C
Note:
1. f=1MHz and applied 4V DC reverse voltage.


Số phần tương tự - SM140HT_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SM140HT SECOS-SM140HT Datasheet
433Kb / 3P
   Voltage 40V ~150V 1.0 Amp Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
More results

Mô tả tương tự - SM140HT_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
SS115 ETC-SS115 Datasheet
48Kb / 2P
   1.0 AMP. Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
logo
UNIOHM CORPORATION
SM120A UNIOHM-SM120A Datasheet
66Kb / 2P
   1.0 AMP SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SM120A SECOS-SM120A Datasheet
142Kb / 2P
   1.0 AMP Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
SM120A SECOS-SM120A_15 Datasheet
676Kb / 2P
   1.0 AMP Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
SM120AF SECOS-SM120AF_15 Datasheet
236Kb / 2P
   1.0 Amp Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
logo
Nanjing International G...
SS12F DGNJDZ-SS12F Datasheet
341Kb / 2P
   1.0 AMP SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SS120-200V-DO-214AC DGNJDZ-SS120-200V-DO-214AC Datasheet
255Kb / 2P
   1.0 AMP SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SS13-1A-30V-DO-214AC DGNJDZ-SS13-1A-30V-DO-214AC Datasheet
255Kb / 2P
   1.0 AMP SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SM5818.1A-DO-213AB DGNJDZ-SM5818.1A-DO-213AB Datasheet
237Kb / 2P
   1.0 AMP SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SK12 DGNJDZ-SK12 Datasheet
144Kb / 2P
   1.0 AMP SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SM5817 DGNJDZ-SM5817 Datasheet
203Kb / 2P
   1.0 AMP SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com