công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADC324X bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Texas Instruments

tên linh kiện ADC324X
Giải thích chi tiết về linh kiện  The ADC324x are a high-linearity
Download  81 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

ADC324X bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Texas Instruments

  ADC324X Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments ADC324X Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments ADC324X Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments ADC324X Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments ADC324X Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments ADC324X Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments ADC324X Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments ADC324X Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments ADC324X Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 81 page
background image
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
GND
AVDD
GND
AVDD
AVDD
AVDD
INAP
AVDD
INAM
GND Pad
(Back Side)
GND
DVDD
GND
GND
DVDD
PDN
AVDD
AVDD
AVDD
INBP
INBM
AVDD
DVDD
GND
DVDD
ADC3241, ADC3242, ADC3243, ADC3244
www.ti.com
SBAS671B – JULY 2014 – REVISED MARCH 2015
5 Device Comparison Table
RESOLUTION
INTERFACE
(Bits)
25 MSPS
50 MSPS
80 MSPS
125 MSPS
160 MSPS
12
ADC3221
ADC3222
ADC3223
ADC3224
Serial LVDS
14
ADC3241
ADC3242
ADC3243
ADC3244
12
ADC32J22
ADC32J23
ADC32J24
ADC32J25
JESD204B
14
ADC32J42
ADC32J43
ADC32J44
ADC32J45
6 Pin Configuration and Functions
RGZ Package
VQFN-48
(Top View)
Copyright © 2014–2015, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
3
Product Folder Links: ADC3241 ADC3242 ADC3243 ADC3244


Số phần tương tự - ADC324X

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
MPS Industries, Inc.
ADC324 MPSIND-ADC324 Datasheet
172Kb / 2P
   2W, Miniature SIP, Single & Dual Output DC/DC Converters
logo
Texas Instruments
ADC3241 TI1-ADC3241 Datasheet
3Mb / 82P
[Old version datasheet]   Analog-to-Digital Converters
ADC3241 TI1-ADC3241 Datasheet
2Mb / 70P
[Old version datasheet]   Low-Noise, Precision, 150-MHz, Fully Differential Amplifier
ADC3241 TI1-ADC3241 Datasheet
2Mb / 71P
[Old version datasheet]   Dual-Channel, Low-Noise, Precision, 150-MHz, Fully Differential Amplifier
ADC3241IRGZ25 TI1-ADC3241IRGZ25 Datasheet
3Mb / 82P
[Old version datasheet]   Analog-to-Digital Converters
More results

Mô tả tương tự - ADC324X

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADC34J2X TI1-ADC34J2X Datasheet
6Mb / 88P
[Old version datasheet]   The ADC34J2x are a high-linearity
logo
Richtek Technology Corp...
RT9074 RICHTEK-RT9074 Datasheet
188Kb / 16P
   The RT9074 family are high voltage
logo
MORNSUN Science& Techno...
TW147HL MORNSUN-TW147HL Datasheet
762Kb / 5P
   High linearity
logo
STMicroelectronics
STPTIC-39G2 STMICROELECTRONICS-STPTIC-39G2 Datasheet
481Kb / 11P
   High linearity
July 2015 Rev 1
logo
RFHIC
ACQ629 RFHIC-ACQ629 Datasheet
1Mb / 6P
   High linearity
logo
STMicroelectronics
STPTIC-15G2 STMICROELECTRONICS-STPTIC-15G2 Datasheet
473Kb / 11P
   High linearity
July 2015 Rev 2
STPTIC-27G2 STMICROELECTRONICS-STPTIC-27G2 Datasheet
472Kb / 11P
   High linearity
July 2015 Rev 1
logo
THOR communications
F-KBAND-T THOR-F-KBAND-T Datasheet
401Kb / 1P
   The F-KBAND series wide band laser transceivers are designed for enabling a high linearity optical link for RF over fiber in the S-BAND up to 25 GHz
F-SBAND-T THOR-F-SBAND-T Datasheet
425Kb / 1P
   The F-SBAND series wide band laser transceivers are designed for enabling a high linearity optical link for RF over fiber in the S-BAND up to 5 GHz
logo
ANADIGICS, Inc
AWS5534 ANADIGICS-AWS5534 Datasheet
204Kb / 12P
   High Linearity SP3T
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com