công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADC34J2X bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Texas Instruments

tên linh kiện ADC34J2X
Giải thích chi tiết về linh kiện  The ADC34J2x are a high-linearity
Download  88 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

ADC34J2X bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Texas Instruments

Back Button ADC34J2X Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments ADC34J2X Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments ADC34J2X Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments ADC34J2X Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments ADC34J2X Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments ADC34J2X Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments ADC34J2X Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments ADC34J2X Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments ADC34J2X Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 88 page
background image
ADC34J22, ADC34J23, ADC34J24, ADC34J25
SBAS669A – MAY 2014 – REVISED JANUARY 2015
www.ti.com
AC Performance: ADC34J25 (continued)
Typical values are at TA = 25°C, full temperature range is TMIN = –40°C to TMAX = 85°C, ADC sampling rate = 160 MSPS,
50% clock duty cycle, AVDD = DVDD = 1.8 V, and –1-dBFS differential input, unless otherwise noted.
ADC34J25 (fS = 160 MSPS)
DITHER ON
DITHER OFF
PARAMETER
TEST CONDITIONS
MIN
TYP
MAX
MIN
TYP
MAX
UNIT
fIN = 10 MHz
84
83
fIN = 70 MHz
76.5
84
83
THD
Total harmonic distortion
fIN = 100 MHz
84
84
dBc
fIN = 170 MHz
82
80
fIN = 230 MHz
78
76
fIN1 = 45 MHz,
92
92
fIN2 = 50 MHz
Third-order intermodulation
IMD3
dBFS
distortion
fIN1 = 185 MHz,
87
87
fIN2 = 190 MHz
10
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2014–2015, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: ADC34J22 ADC34J23 ADC34J24 ADC34J25


Số phần tương tự - ADC34J2X

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADC34J22 TI1-ADC34J22 Datasheet
6Mb / 88P
[Old version datasheet]   Quad-Channel, 12-Bit, 50-MSPS to 160-MSPS, Analog-to-Digital Converter
ADC34J22IRGZ25 TI1-ADC34J22IRGZ25 Datasheet
6Mb / 88P
[Old version datasheet]   Quad-Channel, 12-Bit, 50-MSPS to 160-MSPS, Analog-to-Digital Converter
ADC34J22IRGZR TI1-ADC34J22IRGZR Datasheet
6Mb / 88P
[Old version datasheet]   Quad-Channel, 12-Bit, 50-MSPS to 160-MSPS, Analog-to-Digital Converter
ADC34J22IRGZT TI1-ADC34J22IRGZT Datasheet
6Mb / 88P
[Old version datasheet]   Quad-Channel, 12-Bit, 50-MSPS to 160-MSPS, Analog-to-Digital Converter
ADC34J23 TI1-ADC34J23 Datasheet
6Mb / 88P
[Old version datasheet]   Quad-Channel, 12-Bit, 50-MSPS to 160-MSPS, Analog-to-Digital Converter
More results

Mô tả tương tự - ADC34J2X

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADC324X TI1-ADC324X Datasheet
3Mb / 81P
[Old version datasheet]   The ADC324x are a high-linearity
logo
Richtek Technology Corp...
RT9074 RICHTEK-RT9074 Datasheet
188Kb / 16P
   The RT9074 family are high voltage
logo
MORNSUN Science& Techno...
TW147HL MORNSUN-TW147HL Datasheet
762Kb / 5P
   High linearity
logo
STMicroelectronics
STPTIC-39G2 STMICROELECTRONICS-STPTIC-39G2 Datasheet
481Kb / 11P
   High linearity
July 2015 Rev 1
logo
RFHIC
ACQ629 RFHIC-ACQ629 Datasheet
1Mb / 6P
   High linearity
logo
STMicroelectronics
STPTIC-15G2 STMICROELECTRONICS-STPTIC-15G2 Datasheet
473Kb / 11P
   High linearity
July 2015 Rev 2
STPTIC-27G2 STMICROELECTRONICS-STPTIC-27G2 Datasheet
472Kb / 11P
   High linearity
July 2015 Rev 1
logo
THOR communications
F-KBAND-T THOR-F-KBAND-T Datasheet
401Kb / 1P
   The F-KBAND series wide band laser transceivers are designed for enabling a high linearity optical link for RF over fiber in the S-BAND up to 25 GHz
F-SBAND-T THOR-F-SBAND-T Datasheet
425Kb / 1P
   The F-SBAND series wide band laser transceivers are designed for enabling a high linearity optical link for RF over fiber in the S-BAND up to 5 GHz
logo
ANADIGICS, Inc
AWS5534 ANADIGICS-AWS5534 Datasheet
204Kb / 12P
   High Linearity SP3T
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com