công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SA100A bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - SUNMATE electronic Co., LTD

tên linh kiện SA100A
Giải thích chi tiết về linh kiện  500 Watts Axial Leaded Transient Voltage Suppressors
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SUNMATE [SUNMATE electronic Co., LTD]
Trang chủ  http://www.sunmate.tw/
Logo SUNMATE - SUNMATE electronic Co., LTD

SA100A bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - SUNMATE electronic Co., LTD

  SA100A Datasheet HTML 1Page - SUNMATE electronic Co., LTD SA100A Datasheet HTML 2Page - SUNMATE electronic Co., LTD SA100A Datasheet HTML 3Page - SUNMATE electronic Co., LTD SA100A Datasheet HTML 4Page - SUNMATE electronic Co., LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
4 of 4
10 X 1000 Waveform
as defined by REA
0
25
50
75
100
125
150 175
200
100
75
50
25
0
T , AMBIENT TEMPERATURE (°C)
Fig. 4 Pulse Derating Curve
A
L = 9.5 mm
40x40x1mmCu
0
25
50
75
100
125
150
175
200
0
0.25
0.50
0.75
1.00
T , LEAD TEMPERATURE (°C)
Fig. 5, Steady State Power Derating
L
Single Phase
Half-Wave 60Hz
Resistive or
Inductive Load
0.1
1.0
T , PULSE WIDTH (µs)
Fig. 3 Pulse Rating Curve
p
0.1
10
100
1.0
10
100
1000
10000
IMPULSE
T = 25°C
C
01
2
3
100
50
0
t = 10ms
r
Peak Value I
pp
Half Value I /2
pp
10 X 1000 Waveform
as defined by R.E.A.
t
p
t, TIME (ms)
Fig. 1 Pulse Waveform
1
10
100
1000
10
100
1000
10,000
V
, REVERSE STANDOFF VOLTAGE (V)
Fig. 2 Typical Junction Capacitance
RWM
Measured at
Stand-off Voltage
Measured at
Zero Bias
T = 25°C
j
f = 1.0 MHz
V
= 50mV p-p
sig


Số phần tương tự - SA100A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
SA100A MOTOROLA-SA100A Datasheet
50Kb / 3P
   MOSORB ZENER OVERVOLTAGE TRANSIENT SUPPRESSORS
logo
Taiwan Semiconductor Co...
SA100A TSC-SA100A Datasheet
667Kb / 5P
   500 Watts Transient Voltage Suppressor
logo
Littelfuse
SA100A LITTELFUSE-SA100A Datasheet
126Kb / 4P
   Silicon Avalanche Diodes - 500 Watt Axial Leaded Transient Voltage Suppressors
logo
Vishay Siliconix
SA100A VISHAY-SA100A Datasheet
96Kb / 6P
   TRANSZORB Transient Voltage Suppressors
Revision: 18-Sep-12
logo
MDE Semiconductor, Inc.
SA100A MDE-SA100A Datasheet
63Kb / 3P
   GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
More results

Mô tả tương tự - SA100A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SUNMATE electronic Co.,...
BZW06-5V8CA SUNMATE-BZW06-5V8CA Datasheet
1Mb / 3P
   600 Watts Axial Leaded Transient Voltage Suppressors
BZW06-5V8CA SUNMATE-BZW06-5V8CA Datasheet
1Mb / 3P
   600 Watts Axial Leaded Transient Voltage Suppressors
3KE180A SUNMATE-3KE180A Datasheet
427Kb / 3P
   AXIAL LEADED TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS
SAC5.0 SUNMATE-SAC5.0 Datasheet
157Kb / 2P
   500 Watts Axial Leaded Low Capacitance Transient Voltage Suppressor
5KP190A SUNMATE-5KP190A Datasheet
800Kb / 5P
   AXIAL LEADED TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS DIODE
10KP240CA SUNMATE-10KP240CA Datasheet
1Mb / 3P
   AXIAL LEADED TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS DIODES
logo
DONGGUAN YOU FENG WEI E...
10KP17A YFWDIODE-10KP17A Datasheet
622Kb / 5P
   10000W Axial Leaded Transient Voltage Suppressors
logo
SUNMATE electronic Co.,...
P4KE6.8A SUNMATE-P4KE6.8A_V01 Datasheet
1Mb / 4P
   AXIAL LEADED TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS DIODE
5KP5.0CA SUNMATE-5KP5.0CA Datasheet
336Kb / 4P
   5000Watts Axial Leaded Transient Voltage Suppressors
1N6302A SUNMATE-1N6302A Datasheet
745Kb / 4P
   AXIAL LEADED TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS DIODE
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com