công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IRF3711 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - International Rectifier

tên linh kiện IRF3711
Giải thích chi tiết về linh kiện  Power MOSFET(Vdss=20V, Rds(on)max=6.0mohm, Id=110A??
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IRF [International Rectifier]
Trang chủ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF3711 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - International Rectifier

Back Button IRF3711 Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF3711 Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF3711 Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF3711 Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF3711 Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF3711 Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF3711 Datasheet HTML 9Page - International Rectifier IRF3711 Datasheet HTML 10Page - International Rectifier IRF3711 Datasheet HTML 11Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 11 page
background image
10
www.irf.com
IRF3711/3711S/3711L
TO-262 Part Marking Information
TO-262 Package Outline


Số phần tương tự - IRF3711

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Inchange Semiconductor ...
IRF3711 ISC-IRF3711 Datasheet
338Kb / 2P
   N-Channel MOSFET Transistor
logo
International Rectifier
IRF3711LPBF IRF-IRF3711LPBF Datasheet
291Kb / 12P
   HEXFET Power MOSFET
IRF3711LPBF IRF-IRF3711LPBF Datasheet
292Kb / 12P
   High Frequency Isolated DC-DC Converters with Synchronous Rectification for Telecom and Industrial Use
IRF3711PBF IRF-IRF3711PBF Datasheet
291Kb / 12P
   HEXFET Power MOSFET
IRF3711PBF IRF-IRF3711PBF Datasheet
292Kb / 12P
   High Frequency Isolated DC-DC Converters with Synchronous Rectification for Telecom and Industrial Use
More results

Mô tả tương tự - IRF3711

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
IRFR3711 IRF-IRFR3711 Datasheet
239Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=20V, Rds(on)max=6.5mohm, Id=110A??
IRFR3704 IRF-IRFR3704 Datasheet
115Kb / 9P
   Power MOSFET(Vdss=20V, Rds(on)max=9.5mohm, Id=75A??
IRF7457 IRF-IRF7457 Datasheet
120Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=20V, Rds(on)max=7.0mohm, Id=15A)
IRF7459 IRF-IRF7459 Datasheet
112Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=20V, Rds(on)max=9.0mohm, Id=12A)
IRF3706 IRF-IRF3706 Datasheet
145Kb / 11P
   Power MOSFET(Vdss=20V, Rds(on)max=8.5mohm, Id=77A)
IRF7456 IRF-IRF7456 Datasheet
165Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=20V, Rds(on)max=0.0065ohm, Id=16A)
IRFR3706 IRF-IRFR3706 Datasheet
133Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=20V, Rds(on)max=9.0mohm, Id=75A??
IRF3704 IRF-IRF3704 Datasheet
125Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=20V, Rds(on)max=9.0mohm, Id=77A??
IRL3714 IRF-IRL3714 Datasheet
127Kb / 11P
   Power MOSFET(Vdss=20V, Rds(on)max=20mohm, Id=36A)
IRFP064N IRF-IRFP064N Datasheet
107Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=55V, Rds(on)=0.008ohm, Id=110A??
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com