công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IRF3704 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - International Rectifier

tên linh kiện IRF3704
Giải thích chi tiết về linh kiện  Power MOSFET(Vdss=20V, Rds(on)max=9.0mohm, Id=77A??
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IRF [International Rectifier]
Trang chủ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF3704 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - International Rectifier

  IRF3704 Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF3704 Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF3704 Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF3704 Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF3704 Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF3704 Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF3704 Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF3704 Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF3704 Datasheet HTML 9Page - International Rectifier Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 10 page
background image
IRF3704/3704S/3704L
www.irf.com
5
Fig 11. Maximum Effective Transient Thermal Impedance, Junction-to-Ambient
Fig 9. Maximum Drain Current Vs.
Case Temperature
Fig 10a. Switching Time Test Circuit
VDS
90%
10%
VGS
td(on)
tr
td(off) tf
Fig 10b. Switching Time Waveforms
VDS
Pulse Width
≤ 1 µs
Duty Factor
≤ 0.1 %
RD
VGS
RG
D.U.T.
10V
+
-VDD
25
50
75
100
125
150
175
0
15
30
45
60
75
90
T , Case Temperature
( C)
°
C

LIMITED BY PACKAGE
0.01
0.1
1
10
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1
1

Notes:
1. Duty factor D = t / t
2. Peak T = P
x Z
+ T
1
2
J
DM
thJC
C

P
t
t
DM
1
2
t , Rectangular Pulse Duration (sec)
1
0.01
0.02
0.05
0.10
0.20
D = 0.50

SINGLE PULSE
(THERMAL RESPONSE)


Số phần tương tự - IRF3704

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
IRF3704LPBF IRF-IRF3704LPBF Datasheet
269Kb / 11P
   HEXFET Power MOSFET
IRF3704LPBF IRF-IRF3704LPBF Datasheet
270Kb / 11P
   High Frequency DC-DC Isolated Converters with Synchronous Rectification for Telecom and Industrial use
IRF3704PBF IRF-IRF3704PBF Datasheet
269Kb / 11P
   HEXFET Power MOSFET
IRF3704PBF IRF-IRF3704PBF Datasheet
270Kb / 11P
   High Frequency DC-DC Isolated Converters with Synchronous Rectification for Telecom and Industrial use
IRF3704S IRF-IRF3704S Datasheet
27Kb / 2P
   POWER MANAGEMENT CHIPSET FOR 3-PHASE VRM 9.0 CONVERTERS
More results

Mô tả tương tự - IRF3704

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
IRF7459 IRF-IRF7459 Datasheet
112Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=20V, Rds(on)max=9.0mohm, Id=12A)
IRF3706 IRF-IRF3706 Datasheet
145Kb / 11P
   Power MOSFET(Vdss=20V, Rds(on)max=8.5mohm, Id=77A)
IRFR3706 IRF-IRFR3706 Datasheet
133Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=20V, Rds(on)max=9.0mohm, Id=75A??
IRF3709 IRF-IRF3709 Datasheet
121Kb / 11P
   Power MOSFET(Vdss=30V, Rds(on)max=9.0mohm, Id=90A??
IRFP054V IRF-IRFP054V Datasheet
216Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=60V, Rds(on)=9.0mohm, Id=93A??
IRFR3704 IRF-IRFR3704 Datasheet
115Kb / 9P
   Power MOSFET(Vdss=20V, Rds(on)max=9.5mohm, Id=75A??
IRF7457 IRF-IRF7457 Datasheet
120Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=20V, Rds(on)max=7.0mohm, Id=15A)
IRFR3711 IRF-IRFR3711 Datasheet
239Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=20V, Rds(on)max=6.5mohm, Id=110A??
IRF7456 IRF-IRF7456 Datasheet
165Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=20V, Rds(on)max=0.0065ohm, Id=16A)
IRF3711 IRF-IRF3711 Datasheet
245Kb / 11P
   Power MOSFET(Vdss=20V, Rds(on)max=6.0mohm, Id=110A??
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com