công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IRF350 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - International Rectifier

tên linh kiện IRF350
Giải thích chi tiết về linh kiện  TRANSISTORS N-CHANNEL(Vdss=400V, Rds(on)=0.300ohm, Id=14A)
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IRF [International Rectifier]
Trang chủ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF350 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - International Rectifier

  IRF350 Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF350 Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF350 Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF350 Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF350 Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF350 Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF350 Datasheet HTML 7Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
IRF350
6
www.irf.com
QG
QGS
QGD
VG
Charge
D.U.T.
VDS
ID
IG
3mA
VGS
.3
µF
50K
.2
µF
12V
Current Regulator
Same Type as D.U.T.
Current Sampling Resistors
+
-
10 V
Fig 13b. Gate Charge Test Circuit
Fig 13a.
Basic Gate Charge Waveform
Fig 12c.
Maximum Avalanche Energy
Vs. Drain Current
Fig 12b.
Unclamped Inductive Waveforms
Fig 12a.
Unclamped Inductive Test Circuit
tp
V (B R)DS S
I AS
R G
IAS
0.01
tp
D.U.T
L
V DS
+
-
VDD
DR IV E R
A
15 V
20V
10V


Số phần tương tự - IRF350

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Samsung semiconductor
IRF350 SAMSUNG-IRF350 Datasheet
212Kb / 5P
   N-CHANNEL POWER MOSFETS
logo
Fairchild Semiconductor
IRF350 FAIRCHILD-IRF350 Datasheet
117Kb / 4P
   N-Channel Power MOSFETs, 15A, 350V/400V
logo
Intersil Corporation
IRF350 INTERSIL-IRF350 Datasheet
59Kb / 7P
   15A, 400V, 0.300 Ohm, N-Channel Power MOSFET
logo
Seme LAB
IRF350 SEME-LAB-IRF350 Datasheet
43Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
New Jersey Semi-Conduct...
IRF350 NJSEMI-IRF350 Datasheet
91Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFETS
More results

Mô tả tương tự - IRF350

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
JANTX2N6768 IRF-JANTX2N6768 Datasheet
233Kb / 6P
   POWER MOSFET N-CHANNEL(BVdss=400V, Rds(on)=0.300ohm, Id=14A)
IRF130 IRF-IRF130 Datasheet
147Kb / 7P
   TRANSISTORS N-CHANNEL(Vdss=100V, Rds(on)=0.18ohm, Id=14A)
IRF330 IRF-IRF330 Datasheet
146Kb / 7P
   TRANSISTORS N-CHANNEL(Vdss=400V, Rds(on)=1.00ohm, Id=5.5A)
IRF360 IRF-IRF360 Datasheet
139Kb / 7P
   TRANSISTORS N-CHANNEL(Vdss=400V, Rds(on)=0.20ohm, Id=25A)
IRF340 IRF-IRF340 Datasheet
145Kb / 7P
   TRANSISTORS N-CHANNEL(Vdss=400V, Rds(on)0.55ohm, Id=10A)
IRFI360 IRF-IRFI360 Datasheet
210Kb / 8P
   TRANSISTOR N-CHANNEL(Vdss=400V, Rds(on)=0.20ohm, Id=25A)
IRFN350 IRF-IRFN350 Datasheet
212Kb / 6P
   POWER MOSFET N-CHANNEL(BVdss=400V, Rds(on)=0.315ohm, Id=14A)
IRF644 IRF-IRF644 Datasheet
173Kb / 6P
   Power MOSFET(Vdss=250V, Rds(on)=0.28ohm, Id=14A)
IRFIZ24N IRF-IRFIZ24N Datasheet
105Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=55V, Rds(on)=0.07ohm, Id=14A)
IRF9530NS IRF-IRF9530NS Datasheet
173Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=-100V, Rds(on)=0.20ohm, Id=-14A)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com