công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IRF3415L bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - International Rectifier

tên linh kiện IRF3415L
Giải thích chi tiết về linh kiện  Power MOSFET(Vdss=150V, Rds(on)=0.042ohm, Id=43A)
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IRF [International Rectifier]
Trang chủ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF3415L bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - International Rectifier

Back Button IRF3415L Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF3415L Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF3415L Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF3415L Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF3415L Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF3415L Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF3415L Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF3415L Datasheet HTML 9Page - International Rectifier IRF3415L Datasheet HTML 10Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 10 page
background image
IRF3415S/L
Package Outline
TO-262 Outline
TO-262
Part Marking Information


Số phần tương tự - IRF3415L

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
IRF3415L IRF-IRF3415L Datasheet
167Kb / 11P
   Advanced Process Technology
logo
Inchange Semiconductor ...
IRF3415L ISC-IRF3415L Datasheet
299Kb / 2P
   Isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Mô tả tương tự - IRF3415L

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
IRF3415 IRF-IRF3415 Datasheet
94Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=150V, Rds(on)=0.042ohm, Id=43A)
IRFP3415 IRF-IRFP3415 Datasheet
92Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=150V, Rds(on)=0.042ohm, Id=43A)
IRF5N3415 IRF-IRF5N3415 Datasheet
117Kb / 7P
   POWER MOSFET N-CHANNEL(Vdss=150V, Rds(on)=0.042ohm, Id=37.5A)
IRFIZ34E IRF-IRFIZ34E Datasheet
114Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=60V, Rds(on)=0.042ohm, Id=21A)
IRF3315S IRF-IRF3315S Datasheet
197Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=150V, Rds(on)=0.082ohm, Id=21A)
IRFPS3815 IRF-IRFPS3815 Datasheet
101Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=150V, Rds(on)=0.015ohm, Id=105A)
IRFRU6215 IRF-IRFRU6215 Datasheet
141Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=-150V, Rds(on)=0.295ohm, Id=-13A)
IRF3315 IRF-IRF3315 Datasheet
124Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=150V, Rds(on)=0.07ohm, Id=27A)
IRF3515S IRF-IRF3515S Datasheet
126Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=150V, Rds(on)max=0.045ohm, Id=41A)
IRFB23N15D IRF-IRFB23N15D Datasheet
139Kb / 11P
   Power MOSFET(Vdss=150V, Rds(on)max=0.090ohm, Id=23A)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com