công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SJ687 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện 2SJ687
Giải thích chi tiết về linh kiện  SWITCHING P-CHANNEL POWER MOS FET
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

2SJ687 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Renesas Technology Corp

Back Button 2SJ687_15 Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp 2SJ687_15 Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp 2SJ687_15 Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp 2SJ687_15 Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp 2SJ687_15 Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp 2SJ687_15 Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp 2SJ687_15 Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp 2SJ687_15 Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp 2SJ687_15 Datasheet HTML 10Page - Renesas Technology Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 10 page
background image
Data Sheet D18719EJ2V0DS
4
2SJ687
DRAIN CURRENT vs.
DRAIN TO SOURCE VOLTAGE
FORWARD TRANSFER CHARACTERISTICS
0
-20
-40
-60
0-1
-2
-3
VGS =
−4.5 V
−2.5 V
Pulsed
VDS - Drain to Source Voltage - V
-0.0001
-0.001
-0.01
-0.1
-1
-10
-100
0
-1-2-3
VDS =
−10 V
Pulsed
Tch =
−55°C
−25°C
25
°C
75
°C
125
°C
150
°C
VGS - Gate to Source Voltage - V
GATE TO SOURCE CUT-OFF VOLTAGE vs.
CHANNEL TEMPERATURE
FORWARD TRANSFER ADMITTANCE vs.
DRAIN CURRENT
0
-0.5
-1
-1.5
-2
-75
-25
25
75
125
175
VDS =
−10 V
ID =
−1 mA
Tch - Channel Temperature -
°C
0.01
0.1
1
10
100
-0.001
-0.01
-0.1
-1
-10
-100
VDS =
−10 V
Pulsed
Tch =
−55°C
−25°C
25
°C
75
°C
125
°C
150
°C
ID - Drain Current - A
DRAIN TO SOURCE ON-STATE RESISTANCE vs.
DRAIN CURRENT
DRAIN TO SOURCE ON-STATE RESISTANCE vs.
GATE TO SOURCE VOLTAGE
0
10
20
30
40
50
0-5
-10
-15
ID =
−10 A
Pulsed
VGS - Gate to Source Voltage - V
0
10
20
30
40
50
60
-0.1
-1
-10
-100
VGS =
−2.5 V
−4.5 V
Pulsed
ID - Drain Current - A
<R>


Số phần tương tự - 2SJ687_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NEC
2SJ687-ZK-E1-AY NEC-2SJ687-ZK-E1-AY Datasheet
167Kb / 8P
   MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
logo
VBsemi Electronics Co.,...
2SJ687-ZK-E1-AY VBSEMI-2SJ687-ZK-E1-AY Datasheet
1Mb / 8P
   P-Channel 30 V (D-S) MOSFET
logo
Renesas Technology Corp
2SJ687-ZK-E1-AY RENESAS-2SJ687-ZK-E1-AY Datasheet
276Kb / 10P
   MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
2007
logo
NEC
2SJ687-ZK-E2-AY NEC-2SJ687-ZK-E2-AY Datasheet
167Kb / 8P
   MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
logo
Renesas Technology Corp
2SJ687-ZK-E2-AY RENESAS-2SJ687-ZK-E2-AY Datasheet
276Kb / 10P
   MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
2007
More results

Mô tả tương tự - 2SJ687_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
2SJ599 RENESAS-2SJ599_15 Datasheet
244Kb / 10P
   SWITCHING P-CHANNEL POWER MOS FET
NP100P04PDG RENESAS-NP100P04PDG_15 Datasheet
300Kb / 9P
   SWITCHING P-CHANNEL POWER MOS FET
NP100P04PLG RENESAS-NP100P04PLG_15 Datasheet
300Kb / 9P
   SWITCHING P-CHANNEL POWER MOS FET
2SJ673 RENESAS-2SJ673_15 Datasheet
288Kb / 10P
   SWITCHING P-CHANNEL POWER MOS FET
PA2717AGR RENESAS-PA2717AGR_15 Datasheet
274Kb / 9P
   SWITCHING P-CHANNEL POWER MOS FET
2SJ601 RENESAS-2SJ601_15 Datasheet
239Kb / 10P
   SWITCHING P-CHANNEL POWER MOS FET
NP36P04SDG RENESAS-NP36P04SDG_15 Datasheet
317Kb / 9P
   SWITCHING P-CHANNEL POWER MOS FET
NP50P04SDG RENESAS-NP50P04SDG_15 Datasheet
320Kb / 9P
   SWITCHING P-CHANNEL POWER MOS FET
NP100P06PDG RENESAS-NP100P06PDG_15 Datasheet
300Kb / 9P
   SWITCHING P-CHANNEL POWER MOS FET
NP15P06SLG RENESAS-NP15P06SLG_15 Datasheet
306Kb / 9P
   SWITCHING P-CHANNEL POWER MOS FET
NP50P04KDG RENESAS-NP50P04KDG_15 Datasheet
291Kb / 9P
   SWITCHING P-CHANNEL POWER MOS FET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com