công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SJ687 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện 2SJ687
Giải thích chi tiết về linh kiện  SWITCHING P-CHANNEL POWER MOS FET
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

2SJ687 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Renesas Technology Corp

  2SJ687_15 Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp 2SJ687_15 Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp 2SJ687_15 Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp 2SJ687_15 Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp 2SJ687_15 Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp 2SJ687_15 Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp 2SJ687_15 Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp 2SJ687_15 Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp 2SJ687_15 Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 10 page
background image
Data Sheet D18719EJ2V0DS
3
2SJ687
TYPICAL CHARACTERISTICS (TA = 25
°C)
DERATING FACTOR OF FORWARD BIAS
SAFE OPERATING AREA
TOTAL POWER DISSIPATION vs.
CASE TEMPERATURE
0
20
40
60
80
100
120
0
25
50
75
100
125
150
Tch - Channel Temperature -
°C
0
5
10
15
20
25
30
35
40
0
25
50
75
100
125
150
TC - Case Temperature -
°C
FORWARD BIAS SAFE OPERATING AREA
-0.1
-1
-10
-100
-1000
-0.1
-1
-10
-100
PW = 1 ms
10 ms
ID(pulse)
ID(DC)
RDS(on) Limited
(VGS =
−4.5 V)
TC = 25
°C
Single Pulse
Po
we
r D
iss
ipa
tio
n L
im
ited
VDS - Drain to Source Voltage - V
TRANSIENT THERMAL RESISTANCE vs. PULSE WIDTH
0.01
0.1
1
10
100
1000
Rth(ch-A) = 125
°C/Wi
Rth(ch-C) = 3.47
°C/Wi
Single Pulse
PW - Pulse Width - s
100
μ
1 m
10 m
100 m
1
10
100
1000


Số phần tương tự - 2SJ687_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NEC
2SJ687-ZK-E1-AY NEC-2SJ687-ZK-E1-AY Datasheet
167Kb / 8P
   MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
logo
VBsemi Electronics Co.,...
2SJ687-ZK-E1-AY VBSEMI-2SJ687-ZK-E1-AY Datasheet
1Mb / 8P
   P-Channel 30 V (D-S) MOSFET
logo
Renesas Technology Corp
2SJ687-ZK-E1-AY RENESAS-2SJ687-ZK-E1-AY Datasheet
276Kb / 10P
   MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
2007
logo
NEC
2SJ687-ZK-E2-AY NEC-2SJ687-ZK-E2-AY Datasheet
167Kb / 8P
   MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
logo
Renesas Technology Corp
2SJ687-ZK-E2-AY RENESAS-2SJ687-ZK-E2-AY Datasheet
276Kb / 10P
   MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
2007
More results

Mô tả tương tự - 2SJ687_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
2SJ599 RENESAS-2SJ599_15 Datasheet
244Kb / 10P
   SWITCHING P-CHANNEL POWER MOS FET
NP100P04PDG RENESAS-NP100P04PDG_15 Datasheet
300Kb / 9P
   SWITCHING P-CHANNEL POWER MOS FET
NP100P04PLG RENESAS-NP100P04PLG_15 Datasheet
300Kb / 9P
   SWITCHING P-CHANNEL POWER MOS FET
2SJ673 RENESAS-2SJ673_15 Datasheet
288Kb / 10P
   SWITCHING P-CHANNEL POWER MOS FET
PA2717AGR RENESAS-PA2717AGR_15 Datasheet
274Kb / 9P
   SWITCHING P-CHANNEL POWER MOS FET
2SJ601 RENESAS-2SJ601_15 Datasheet
239Kb / 10P
   SWITCHING P-CHANNEL POWER MOS FET
NP36P04SDG RENESAS-NP36P04SDG_15 Datasheet
317Kb / 9P
   SWITCHING P-CHANNEL POWER MOS FET
NP50P04SDG RENESAS-NP50P04SDG_15 Datasheet
320Kb / 9P
   SWITCHING P-CHANNEL POWER MOS FET
NP100P06PDG RENESAS-NP100P06PDG_15 Datasheet
300Kb / 9P
   SWITCHING P-CHANNEL POWER MOS FET
NP15P06SLG RENESAS-NP15P06SLG_15 Datasheet
306Kb / 9P
   SWITCHING P-CHANNEL POWER MOS FET
NP50P04KDG RENESAS-NP50P04KDG_15 Datasheet
291Kb / 9P
   SWITCHING P-CHANNEL POWER MOS FET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com