công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IRF3710 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.

tên linh kiện IRF3710
Giải thích chi tiết về linh kiện  Advanced Process Technology
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KERSEMI [Kersemi Electronic Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.kersemi.com
Logo KERSEMI - Kersemi Electronic Co., Ltd.

IRF3710 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.

  IRF3710 Datasheet HTML 1Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF3710 Datasheet HTML 2Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF3710 Datasheet HTML 3Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF3710 Datasheet HTML 4Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF3710 Datasheet HTML 5Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF3710 Datasheet HTML 6Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF3710 Datasheet HTML 7Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF3710 Datasheet HTML 8Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
Fig 4. Normalized On-Resistance
Vs. Temperature
Fig 2. Typical Output Characteristics
Fig 1. Typical Output Characteristics
Fig 3. Typical Transfer Characteristics
0.1
1
10
100
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
0.1
1
10
100
1000
3.5V
20µs PULSE WIDTH
Tj = 25°C
VGS
TOP
16V
10V
7.0V
6.0V
5.0V
4.5V
4.0V
BOTTOM 3.5V
0.1
1
10
100
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
0.1
1
10
100
1000
3.5V
20µs PULSE WIDTH
Tj = 175°C
VGS
TOP
16V
10V
7.0V
6.0V
5.0V
4.5V
4.0V
BOTTOM 3.5V
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
VGS, Gate-to-Source Voltage (V)
0.10
1.00
10.00
100.00
1000.00
TJ = 25°C
TJ = 175°C
VDS = 15V
20µs PULSE WIDTH
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
T , Junction Temperature
( C)
J
°


V
=
I
=
GS
D
10V
57A
IRF3710
2014-8-10
3
www.kersemi.com


Số phần tương tự - IRF3710

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
IRF3710 IRF-IRF3710 Datasheet
94Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=100V, Rds(on)=23mohm, Id=57A)
logo
Nell Semiconductor Co.,...
IRF3710 NELLSEMI-IRF3710 Datasheet
346Kb / 7P
   N-Channel Power MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
IRF3710 ISC-IRF3710 Datasheet
65Kb / 2P
   isc N-Channel Mosfet Transistor
logo
First Silicon Co., Ltd
IRF3710 FS-IRF3710 Datasheet
280Kb / 2P
   N -Channel Power MOSFET (100V/59A)
logo
International Rectifier
IRF3710L IRF-IRF3710L Datasheet
184Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=100V, Rds(on)=0.025ohm, Id=57A)
More results

Mô tả tương tự - IRF3710

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
IRF3205STRR IRF-IRF3205STRR Datasheet
618Kb / 11P
   Advanced Process Technology
IRF3205ZSTRLPBF IRF-IRF3205ZSTRLPBF Datasheet
385Kb / 12P
   Advanced Process Technology
IRL2203NSTRLPBF IRF-IRL2203NSTRLPBF Datasheet
295Kb / 10P
   Advanced Process Technology
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRF640NS KERSEMI-IRF640NS Datasheet
1Mb / 11P
   Advanced Process Technology
IRFR48Z KERSEMI-IRFR48Z_15 Datasheet
1Mb / 12P
   Advanced Process Technology
IRLR2905Z KERSEMI-IRLR2905Z Datasheet
1Mb / 11P
   Advanced Process Technology
IRFZ24N KERSEMI-IRFZ24N Datasheet
741Kb / 8P
   Advanced Process Technology
IRFZ44N KERSEMI-IRFZ44N Datasheet
700Kb / 8P
   Advanced Process Technology
logo
International Rectifier
IRF1104SPBF IRF-IRF1104SPBF_15 Datasheet
272Kb / 11P
   Advanced Process Technology
IRF1405SPBF IRF-IRF1405SPBF_15 Datasheet
313Kb / 11P
   Advanced Process Technology
IRF2204PBF IRF-IRF2204PBF_15 Datasheet
263Kb / 9P
   Advanced Process Technology
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com