công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IRF2807 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.

tên linh kiện IRF2807
Giải thích chi tiết về linh kiện  Advanced Process Technology
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KERSEMI [Kersemi Electronic Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.kersemi.com
Logo KERSEMI - Kersemi Electronic Co., Ltd.

IRF2807 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.

  IRF2807 Datasheet HTML 1Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF2807 Datasheet HTML 2Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF2807 Datasheet HTML 3Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF2807 Datasheet HTML 4Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF2807 Datasheet HTML 5Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF2807 Datasheet HTML 6Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF2807 Datasheet HTML 7Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF2807 Datasheet HTML 8Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
Fig 8. Maximum Safe Operating Area
Fig 6. Typical Gate Charge Vs.
Gate-to-Source Voltage
Fig 5. Typical Capacitance Vs.
Drain-to-Source Voltage
Fig 7. Typical Source-Drain Diode
Forward Voltage
0
40
80
120
160
0
4
8
12
16
20
Q , Total Gate Charge (nC)
G
FOR TEST CIRCUIT
SEE FIGURE
I =
D
13
43A
V
= 15V
DS
V
= 37V
DS
V
= 60V
DS
0.1
1
10
100
1000
0.0
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
2.4
V
,Source-to-Drain Voltage (V)
SD
V
= 0 V
GS
T = 25 C
J
°
T = 175 C
J
°
1
10
100
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
Coss
Crss
Ciss
VGS = 0V,
f = 1 MHZ
Ciss = Cgs + Cgd, Cds SHORTED
Crss = Cgd
Coss = Cds+ Cgd
1
10
100
1000
VDS , Drain-toSource Voltage (V)
1
10
100
1000
Tc = 25°C
Tj = 175°C
Single Pulse
1msec
10msec
OPERATION IN THIS AREA
LIMITED BY R DS(on)
100µsec
IRF2807
2014-8-9
4
www.kersemi.com


Số phần tương tự - IRF2807

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
IRF2807 IRF-IRF2807 Datasheet
207Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=75V, Id=82A??
logo
Inchange Semiconductor ...
IRF2807 ISC-IRF2807 Datasheet
338Kb / 2P
   N-Channel MOSFET Transistor
logo
List of Unclassifed Man...
IRF2807 ETC2-IRF2807 Datasheet
2Mb / 31P
   SEMICONDUCTORS
logo
International Rectifier
IRF2807L IRF-IRF2807L Datasheet
134Kb / 10P
   HEXFET Power MOSFET
IRF2807L IRF-IRF2807L Datasheet
269Kb / 10P
   HEXFET Power MOSFET
More results

Mô tả tương tự - IRF2807

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
IRF3205STRR IRF-IRF3205STRR Datasheet
618Kb / 11P
   Advanced Process Technology
IRF3205ZSTRLPBF IRF-IRF3205ZSTRLPBF Datasheet
385Kb / 12P
   Advanced Process Technology
IRL2203NSTRLPBF IRF-IRL2203NSTRLPBF Datasheet
295Kb / 10P
   Advanced Process Technology
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRF640NS KERSEMI-IRF640NS Datasheet
1Mb / 11P
   Advanced Process Technology
IRFR48Z KERSEMI-IRFR48Z_15 Datasheet
1Mb / 12P
   Advanced Process Technology
IRLR2905Z KERSEMI-IRLR2905Z Datasheet
1Mb / 11P
   Advanced Process Technology
IRFZ24N KERSEMI-IRFZ24N Datasheet
741Kb / 8P
   Advanced Process Technology
IRFZ44N KERSEMI-IRFZ44N Datasheet
700Kb / 8P
   Advanced Process Technology
logo
International Rectifier
IRF1104SPBF IRF-IRF1104SPBF_15 Datasheet
272Kb / 11P
   Advanced Process Technology
IRF1405SPBF IRF-IRF1405SPBF_15 Datasheet
313Kb / 11P
   Advanced Process Technology
IRF2204PBF IRF-IRF2204PBF_15 Datasheet
263Kb / 9P
   Advanced Process Technology
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com