công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IRF3205S bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - International Rectifier

tên linh kiện IRF3205S
Giải thích chi tiết về linh kiện  Power MOSFET(Vdss=55V, Rds(on)=8.0mohm, Id=110A??
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IRF [International Rectifier]
Trang chủ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF3205S bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - International Rectifier

Back Button IRF3205S Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF3205S Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF3205S Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF3205S Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF3205S Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF3205S Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF3205S Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF3205S Datasheet HTML 9Page - International Rectifier IRF3205S Datasheet HTML 10Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 10 page
background image
IRF3205S/L
10
www.irf.com
D2Pak Tape & Reel Information
3
4
4
TR R
F E ED DIR E CT IO N
1.85 (.07 3)
1.65 (.06 5)
1.60 (.0 6 3 )
1.50 (.0 5 9 )
4.10 (.16 1)
3.90 (.15 3)
TR L
F E E D DIREC T IO N
1 0 .90 (.4 29)
1 0 .70 (.4 21)
16.1 0 (.634 )
15.9 0 (.626 )
1.75 (.0 6 9 )
1.25 (.0 4 9 )
11.60 (.45 7)
11.40 (.44 9)
15 .4 2 (.60 9 )
15 .2 2 (.60 1 )
4 .72 (.13 6)
4 .52 (.17 8)
24 .3 0 (.957 )
23 .9 0 (.941 )
0.36 8 (.0 1 45)
0.34 2 (.0 1 35)
1.60 (.06 3)
1.50 (.05 9)
13.50 (.532)
12.80 (.504)
330.00
(14.1 73)
MAX.
27.40 (1.079)
23.90 (.941)
60 .0 0 (2.3 6 2)
M IN .
30.40 (1 .197)
M A X .
26 .40 (1.039)
24 .40 (.961)
NOT E S :
1. C O M F O R M S TO E IA-418.
2 . CONT R O L LIN G DIM ENS IO N: M ILL IM E T ER .
3 . DIM E N S IO N M E A S URE D @ H U B .
4 . INCL UDE S F LAN G E DIST ORT ION @ OUT E R ED G E .
IR WORLD HEADQUARTERS: 233 Kansas St., El Segundo, California 90245, USA Tel: (310) 252-7105
TAC Fax: (310) 252-7903
Visit us at www.irf.com for sales contact information.3/01
Data and specifications subject to change without notice.
This product has been designed and qualified for the industrial market.
Qualification Standards can be found on IR’s Web site.


Số phần tương tự - IRF3205S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
IRF3205S IRF-IRF3205S Datasheet
609Kb / 10P
   HEXFET Power MOSFET
IRF3205S IRF-IRF3205S Datasheet
618Kb / 11P
   Advanced Process Technology
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRF3205S KERSEMI-IRF3205S Datasheet
1Mb / 10P
   Advanced Process Technology
logo
Inchange Semiconductor ...
IRF3205S ISC-IRF3205S Datasheet
266Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
International Rectifier
IRF3205SPBF IRF-IRF3205SPBF Datasheet
277Kb / 10P
   HEXFET짰 Power MOSFET
More results

Mô tả tương tự - IRF3205S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
IRF3205 IRF-IRF3205 Datasheet
92Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=55V, Rds(on)=8.0mohm, Id=110A??
IRFP064N IRF-IRFP064N Datasheet
107Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=55V, Rds(on)=0.008ohm, Id=110A??
IRF7458 IRF-IRF7458 Datasheet
120Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=30V, Rds(on)max=8.0mohm, Id=14A)
IRFZ24N IRF-IRFZ24N Datasheet
123Kb / 8P
   Power MOSFET (Vdss=55V, Rds(on)=0.07ohm, Id=17A)
IRFBA1405P IRF-IRFBA1405P Datasheet
238Kb / 9P
   Power MOSFET(Vdss=55V, Rds(on)=5.0mohm, Id=174A??
IRFR2605 IRF-IRFR2605 Datasheet
345Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=55V, Rds(on)=0.075ohm, Id=19A)
IRFP054N IRF-IRFP054N Datasheet
109Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=55V, Rds(on)=0.012ohm, Id=81A??
IRFRU5505 IRF-IRFRU5505 Datasheet
108Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=-55V, Rds(on)=0.11ohm, Id=-18A)
IRFI3205 IRF-IRFI3205 Datasheet
107Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=55V, Rds(on)=0.008ohm, Id=64A)
IRFL024N IRF-IRFL024N Datasheet
110Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=55V, Rds(on)=0.075ohm, Id=2.8A)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com