công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IRF1607 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - International Rectifier

tên linh kiện IRF1607
Giải thích chi tiết về linh kiện  Power MOSFET(Vdss=75V, Rds(on)=0.0075ohm, Id=142A??
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IRF [International Rectifier]
Trang chủ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF1607 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - International Rectifier

  IRF1607 Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF1607 Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF1607 Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF1607 Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF1607 Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF1607 Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF1607 Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF1607 Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF1607 Datasheet HTML 9Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 9 page
background image
IRF1607
www.irf.com
5
Fig 11. Maximum Effective Transient Thermal Impedance, Junction-to-Case
Fig 9. Maximum Drain Current Vs.
Case Temperature
0.001
0.01
0.1
1
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
Notes:
1. Duty factor D =
t / t
2. Peak T = P
x Z
+ T
1
2
J
DM
thJC
C
P
t
t
DM
1
2
t , Rectangular Pulse Duration (sec)
1
0.01
0.02
0.05
0.10
0.20
D = 0.50
SINGLE PULSE
(THERMAL RESPONSE)
25
50
75
100
125
150
175
0
40
80
120
160
T , Case Temperature
( C)
°
C
LIMITED BY PACKAGE
VDS
90%
10%
VGS
td(on)
tr
td(off) tf
VDS
Pulse Width
≤ 1 µs
Duty Factor
≤ 0.1 %
RD
VGS
RG
D.U.T.
10V
+
-VDD
Fig 10a. Switching Time Test Circuit
Fig 10b. Switching Time Waveforms


Số phần tương tự - IRF1607

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Inchange Semiconductor ...
IRF1607 ISC-IRF1607 Datasheet
338Kb / 2P
   N-Channel MOSFET Transistor
logo
International Rectifier
IRF1607PBF IRF-IRF1607PBF Datasheet
160Kb / 9P
   AUTOMOTIVE MOSFET
IRF1607PBF IRF-IRF1607PBF Datasheet
261Kb / 9P
   Ultra Low On-Resistance
IRF1607PBF IRF-IRF1607PBF_15 Datasheet
261Kb / 9P
   Ultra Low On-Resistance
More results

Mô tả tương tự - IRF1607

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
IRFR2407 IRF-IRFR2407 Datasheet
129Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=75V, Rds(on)=0.026ohm, Id=42A??
IRF3808 IRF-IRF3808 Datasheet
131Kb / 9P
   Power MOSFET(Vdss=75V, Rds(on)=0.007ohm, Id=140A??
IRF1407S IRF-IRF1407S Datasheet
159Kb / 11P
   Power MOSFET(Vdss = 75V, Rds(on) = 0.0078?? Id = 100A??
IRFP2907 IRF-IRFP2907 Datasheet
115Kb / 9P
   Power MOSFET(Vdss=75V, Rds(on)=4.5mohm, Id=209A??
IRF1407 IRF-IRF1407 Datasheet
127Kb / 9P
   Power MOSFET(Vdss=75V, Rds(on)=0.0078ohm, Id=130A??
IRF1407SPBF IRF-IRF1407SPBF Datasheet
258Kb / 12P
   HEXFET짰 Power MOSFET ( VDSS = 75V , RDS(on) = 0.0078廓 , ID = 100A )
IRFP2907PBF IRF-IRFP2907PBF Datasheet
207Kb / 10P
   AUTOMOTIVE MOSFET (VDSS = 75V , RDS(on) = 4.5m廓 , ID = 209A)
IRF2807 IRF-IRF2807 Datasheet
207Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=75V, Id=82A??
C50IRF IRF-C50IRF Datasheet
164Kb / 6P
   Power MOSFET(Vdss=600V, Rds(on)=0.60ohm, Id=11A)
IRL3102S IRF-IRL3102S Datasheet
90Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=20V, Rds(on)=0.013w, Id=61A)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com